công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CNX82A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ISOCOM COMPONENTS

tên linh kiện CNX82A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISOCOM [ISOCOM COMPONENTS]
Trang chủ  http://www.isocom.com
Logo ISOCOM - ISOCOM COMPONENTS

CNX82A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ISOCOM COMPONENTS

  CNX82A Datasheet HTML 1Page - ISOCOM COMPONENTS CNX82A Datasheet HTML 2Page - ISOCOM COMPONENTS CNX82A Datasheet HTML 3Page - ISOCOM COMPONENTS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DB92286m-AAS/A3
6/2/08
50
Ambient temperature T
A ( °C )
150
0
200
Ambient temperature T
A ( °C )
60
30
20
10
0
40
50
-30
0
25
50
75
100
125
Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature
Forward Current vs. Ambient Temperature
-30
0
25
50
75
100
100
0
0.5
1.0
1.5
I
F = 10mA
V
CE = 0.4V
Relative Current Transfer Ratio
vs. Ambient Temperature
70
80
1
2
5
10
20
50
0
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
0.4
2.8
V
CE = 0.4V
T
A = 25°C
Relative Current Transfer Ratio
vs. Forward Current
Forward current I
F (mA)
Collector Current vs. Collector-emitter Voltage
Collector-emitter voltage V
CE ( V )
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
T
A = 25°C
I
F = 5mA
10
15
20
30
50
-30
0
25
50
75
100
125
Ambient temperature T
A ( °C )
Collector-emitter Saturation
Voltage vs. Ambient Temperature
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
I
F = 10mA
I
C = 4mA
-30
0
25
50
75
100
Ambient temperature T
A ( °C )


Số phần tương tự - CNX82A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CNX82A FAIRCHILD-CNX82A Datasheet
64Kb / 5P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
List of Unclassifed Man...
CNX82A ETC2-CNX82A Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
Fairchild Semiconductor
CNX82A.300W FAIRCHILD-CNX82A.300W Datasheet
64Kb / 5P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
QT Optoelectronics
CNX82A.W QT-CNX82A.W Datasheet
40Kb / 4P
   6-pin phototransistor optocouplers
logo
Fairchild Semiconductor
CNX82A.W FAIRCHILD-CNX82A.W Datasheet
64Kb / 5P
   6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
More results

Mô tả tương tự - CNX82A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ISOCOM COMPONENTS
MOC8111X ISOCOM-MOC8111X Datasheet
90Kb / 3P
   NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
MOC8106X ISOCOM-MOC8106X Datasheet
71Kb / 3P
   NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
MOC8101X ISOCOM-MOC8101X Datasheet
82Kb / 3P
   NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
logo
List of Unclassifed Man...
IS205 ETC-IS205 Datasheet
45Kb / 3P
   NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
CNX62A ETC-CNX62A Datasheet
45Kb / 3P
   NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
logo
ISOCOM COMPONENTS
MOC8101 ISOCOM-MOC8101_08 Datasheet
74Kb / 3P
   NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
CNY17F-1X ISOCOM-CNY17F-1X Datasheet
68Kb / 3P
   NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
logo
List of Unclassifed Man...
ICPL4502 ETC-ICPL4502 Datasheet
64Kb / 4P
   HIGH SPEED, NON BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
ISPD60 ETC1-ISPD60 Datasheet
51Kb / 3P
   NON BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTODARLINGTON OUTPUT
logo
ISOCOM COMPONENTS
MOC8020 ISOCOM-MOC8020 Datasheet
395Kb / 4P
   NON BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTODARLINGTON OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com