công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74TVC3010DGV bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74TVC3010DGV
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-BIT VOLTAGE CLAMP
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74TVC3010DGV bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button SN74TVC3010DGV Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74TVC3010DGV Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74TVC3010DGV Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74TVC3010DGV Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74TVC3010DGV Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74TVC3010DGV Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74TVC3010DGV Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74TVC3010DGV Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74TVC3010DGV Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
SN74TVC3010
10-BIT VOLTAGE CLAMP
SCDS088A – APRIL 1999 – REVISED JUNE 1999
8
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
APPLICATION INFORMATION
3.2
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
–20
–18
–16
–14
–12
–10
–8
–6
–4
–2
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
–20
–18
–16
–14
–12
–10
–8
–6
–4
–2
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
–20
–18
–16
–14
–12
–10
–8
–6
–4
–2
VSPASS – Low Reference Voltage – V
Weak
Nominal
Strong
VREF = 1 V
VDDREF = 3.3 V
RDREF = 200 kΩ
RDPASS = 150 Ω
VDDPASS = 3.3 V
Weak
Nominal
Strong
Weak
Nominal
Strong
VSPASS – Low Reference Voltage – V
VSPASS – Low Reference Voltage – V
VREF = 1.5 V
VDDREF = 3.3 V
RDREF = 200 kΩ
RDPASS = 150 Ω
VDDPASS = 3.3 V
VREF = 2 V
VDDREF = 3.3 V
RDREF = 200 kΩ
RDPASS = 150 Ω
VDDPASS = 3.3 V
Figure 5. Electrical Characteristics at Low VREF Voltages


Số phần tương tự - SN74TVC3010DGV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74TVC3010DGVR TI-SN74TVC3010DGVR Datasheet
505Kb / 19P
[Old version datasheet]   10-BIT VOLTAGE CLAMP
SN74TVC3010DGVR TI1-SN74TVC3010DGVR Datasheet
763Kb / 21P
[Old version datasheet]   10-BIT VOLTAGE CLAMP
SN74TVC3010DGVRE4 TI-SN74TVC3010DGVRE4 Datasheet
505Kb / 19P
[Old version datasheet]   10-BIT VOLTAGE CLAMP
SN74TVC3010DGVRG4 TI-SN74TVC3010DGVRG4 Datasheet
505Kb / 19P
[Old version datasheet]   10-BIT VOLTAGE CLAMP
More results

Mô tả tương tự - SN74TVC3010DGV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74TVC16222-1 TI1-SN74TVC16222-1 Datasheet
763Kb / 21P
[Old version datasheet]   10-BIT VOLTAGE CLAMP
SN74TVC3010 TI-SN74TVC3010_07 Datasheet
505Kb / 19P
[Old version datasheet]   10-BIT VOLTAGE CLAMP
logo
NXP Semiconductors
GTL2010 PHILIPS-GTL2010 Datasheet
52Kb / 6P
   10-bit GTL Processor Voltage Clamp
1999 Apr 05
logo
Texas Instruments
SN74TVC16222A TI-SN74TVC16222A_07 Datasheet
299Kb / 18P
[Old version datasheet]   22-BIT VOLTAGE CLAMP
SN74TVC16222A TI-SN74TVC16222A_08 Datasheet
421Kb / 17P
[Old version datasheet]   22-BIT VOLTAGE CLAMP
SN74TVC16222 TI1-SN74TVC16222 Datasheet
427Kb / 17P
[Old version datasheet]   22-BIT VOLTAGE CLAMP
SN74TVC16222A TI-SN74TVC16222A Datasheet
248Kb / 15P
[Old version datasheet]   22-BIT VOLTAGE CLAMP
logo
NXP Semiconductors
GTL2000 PHILIPS-GTL2000 Datasheet
55Kb / 6P
   22-bit GTL processor voltage clamp
2000 Jan 25
logo
Wolfson Microelectronic...
WM2331 WOLFSON-WM2331 Datasheet
232Kb / 25P
   10-bit 30MSPS ADC with PGA and Clamp
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
SMF50CA GXELECTRONICS-SMF50CA Datasheet
1Mb / 6P
   Maximum Clamp Voltage
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com