công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB1106R85MZF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Superworld Electronics

tên linh kiện STB1106R85MZF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SHIELDED SMD POWER INDUCTORS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUPERWORLD [Superworld Electronics]
Trang chủ  http://www.superworld.com.sg
Logo SUPERWORLD - Superworld Electronics

STB1106R85MZF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Superworld Electronics

  STB1106R85MZF Datasheet HTML 1Page - Superworld Electronics STB1106R85MZF Datasheet HTML 2Page - Superworld Electronics STB1106R85MZF Datasheet HTML 3Page - Superworld Electronics STB1106R85MZF Datasheet HTML 4Page - Superworld Electronics STB1106R85MZF Datasheet HTML 5Page - Superworld Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
S T B 1 1 0 6 R 5 4 M Z F
(a)
(c)
(b)
(e)
(d)
1. PART NO. EXPRESSION :
(b) Dimension code
(c) Inductance code : R54 = 0.54uH
(a) Series code
2. CONFIGURATION & DIMENSIONS :
8.89 Typ.
A
B
SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD
3. SCHEMATIC :
(d) Tolerance code : M = ±20%
(e) X, Y, Z : Standard part
STB1106 SERIES
SHIELDED SMD POWER INDUCTORS
PG. 1
NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.
09.05.2008
PCB Pattern
5.97 Max.
CE
F
7.04 Typ.
9.96 Typ.
8.89 Typ.
11.43 Typ.
3.05 Typ.
3.69 Typ.
HJ
0.76 Min.
Unit:m/m
(f)
(f) F : Lead Free
B
1
2
4
3
White dot on pin
side
1
& inductance code
Marking
J
4
1
K
E
3
2
10.70 Typ.
K
A'
I
( Series )
( Parallel )
"
" : Polarity
N2
N1
2
3
1
4
2
3
2
3
1
4
1
4


Số phần tương tự - STB1106R85MZF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STB1132 AUK-STB1132 Datasheet
89Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STB1132 KODENSHI-STB1132 Datasheet
331Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STB1132 KODENSHI-STB1132 Datasheet
331Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
logo
AUK corp
STB1188 AUK-STB1188 Datasheet
85Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STB1188 KODENSHI-STB1188 Datasheet
309Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
More results

Mô tả tương tự - STB1106R85MZF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
SRU5018 BOURNS-SRU5018 Datasheet
159Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRR4018 BOURNS-SRR4018_08 Datasheet
391Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU3009 BOURNS-SRU3009 Datasheet
241Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU5028 BOURNS-SRU5028_13 Datasheet
237Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU6013 BOURNS-SRU6013 Datasheet
267Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU6025 BOURNS-SRU6025_13 Datasheet
243Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
logo
List of Unclassifed Man...
SLF1045 ETC-SLF1045 Datasheet
29Kb / 1P
   SMD Shielded Power Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
SRR1240 BOURNS-SRR1240 Datasheet
272Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU8028 BOURNS-SRU8028 Datasheet
157Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU5011 BOURNS-SRU5011_13 Datasheet
221Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
SRU5018 BOURNS-SRU5018_13 Datasheet
210Kb / 2P
   Shielded SMD Power Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com