công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF1006 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Superworld Electronics

tên linh kiện STF1006
Giải thích chi tiết về linh kiện  COMMON MODE CHOKE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUPERWORLD [Superworld Electronics]
Trang chủ  http://www.superworld.com.sg
Logo SUPERWORLD - Superworld Electronics

STF1006 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Superworld Electronics

  STF1006 Datasheet HTML 1Page - Superworld Electronics STF1006 Datasheet HTML 2Page - Superworld Electronics STF1006 Datasheet HTML 3Page - Superworld Electronics STF1006 Datasheet HTML 4Page - Superworld Electronics STF1006 Datasheet HTML 5Page - Superworld Electronics STF1006 Datasheet HTML 6Page - Superworld Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD
COMMON MODE CHOKE
STF1006 SERIES
( 1 ) CONFIGURATION
8. PACKAGING INFORMATION :
STYLE
13-24
( 2 ) DIMENSIONS
( 3 ) Q'TY & G.W. PER PACKAGE
ØC
INNER : REEL
OUTER : CARTON
330
A
13
21±0.8
BC
24
D
50
GN
-0
* CARRIER TAPE WIDTH : D
G
EMBOSSED CARRIER
22.4
T
Unit:m/m
D
T
2.0±0.5
90 to 120s
Pre-heating
REFLOW SOLDERINGS
RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS
180°C
150°C
255°C
230°C
40s max.
cooling
Natural
COVER TAPE
STF1006
SERIES
600
Q'TY (PCS)
510
13-24
G.W. (gw)
STYLE
G.W. (Kg)
2400
5.6
Q'TY (PCS)
37 x 36 x 10.4
SIZE (cm)
10s max.
NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.
PG. 4
09.05.2008
18
+0
121
121
121
121
121
P:16 m/m
4 m/m


Số phần tương tự - STF1006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF100N10F7 STMICROELECTRONICS-STF100N10F7 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 100 V, 0.0068 廓 typ., 80 A, STripFET??VII DeepGATE??Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP and TO-220
logo
Inchange Semiconductor ...
STF100N10F7 ISC-STF100N10F7 Datasheet
290Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STF100N10F7 STMICROELECTRONICS-STF100N10F7 Datasheet
652Kb / 28P
   N-channel 100 V, 6.8 mΩ typ., 80 A STripFET™ F7 Power MOSFETs in D2PAK, DPAK, TO-220FP, I2PAK and TO-220 packages
DS9291 - Rev 5 - June 2018
STF100N6F7 STMICROELECTRONICS-STF100N6F7 Datasheet
419Kb / 13P
   N-channel 60 V, 4.6 m??typ., 46 A STripFET??F7 Power MOSFET in a TO-220FP package
February 2015 Rev 3
logo
Inchange Semiconductor ...
STF100N6F7 ISC-STF100N6F7 Datasheet
311Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STF1006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
XF0306-01S ETC-XF0306-01S Datasheet
34Kb / 1P
   COMMON MODE CHOKE
logo
ice Components, Ins.
C01-0150-02-00 ICE-C01-0150-02-00 Datasheet
373Kb / 2P
   Common Mode Choke
CSO2 ICE-CSO2 Datasheet
307Kb / 2P
   Common Mode Choke
logo
List of Unclassifed Man...
CMK08M02SM ETC-CMK08M02SM Datasheet
57Kb / 1P
   Common-Mode Choke
logo
PCA ELECTRONICS INC.
EPA3685-1 PCA-EPA3685-1 Datasheet
69Kb / 1P
   Common Mode Choke
EPA3482S PCA-EPA3482S Datasheet
78Kb / 1P
   Common Mode Choke
logo
MPS Industries, Inc.
P52TM12 MPSIND-P52TM12 Datasheet
195Kb / 1P
   COMMON MODE CHOKE
logo
XFMRS Inc.
XF0063-EE35CMC XFMRS-XF0063-EE35CMC Datasheet
95Kb / 2P
   COMMON MODE CHOKE
XF0086-02SM XFMRS-XF0086-02SM Datasheet
41Kb / 1P
   COMMON MODE CHOKE
XF0103-HO2 XFMRS-XF0103-HO2 Datasheet
36Kb / 1P
   Common Mode Choke
XF0103-HPCMC XFMRS-XF0103-HPCMC Datasheet
92Kb / 2P
   Common Mode Choke
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com