công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPTO-232C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Purdy Electronics Corporation

tên linh kiện OPTO-232C
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Channels Modems
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PURDY [Purdy Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.purdyelectronics.com
Logo PURDY - Purdy Electronics Corporation

OPTO-232C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Purdy Electronics Corporation

  OPTO-232C Datasheet HTML 1Page - Purdy Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Purdy Electronics Corporation • 720 Palomar Avenue • Sunnyvale, CA 94086
6/6/00
Tel: 408.523.8200 • Fax: 408.733.1287 • email@purdyelectronics.com •
www.purdyelectronics.com
1
OPTO-232C Series
RS-232C Modems
4 Channels
The OPTO-232C series fiber optic modems use optical
fibers to transfer up to four channels of RS232 data for
point-to-point applications.
Specifications
Data:
RS-232, 4-channel full duplex
Data Rate:
DC to 64 Kb/s
Wavelength:
850 nm
No. of Fibers: 2
Mounting
Style:
25-pin connector
Size:
2.13" W x 2.21" L x 0.63" H
54 mm x 56 mm x 16 mm
Operating
Temperature: -20°C to +70°C
Connectors:
Optical:SMA or ST
Data:
25-pin DB connector
Power: Host (pin 25)
External: DC jack for OPTO-PS1
Power Budget/Distance
Fiber Size
Power Budget
Distance
50/125
4 dB
1.0 km
62.5/125
8 dB
2.5 km
100/125
13 dB
2.5 km
Ordering Information
Part Number
Description
OPTO-232C/S
One pair: DTE & DCE
four-channel modems,
SMA optical port,
Male DB 25-pin connector
OPTO-232C/ST
One pair: DTE & DCE
four-channel modems,
ST optical port,
Male DB 25-pin connector
OPTO-232C/X-DCE
One unit: DCE only
X = optical connector port
OPTO-232C/X-DTE
One unit: DTE only
X = optical connector port
OPTO-PS-1
Power Supply, AC/DC plug-in
Applications
• Computer networking
• Remote peripherals
• High noise environment
• Factory/office automation
Modems


Số phần tương tự - OPTO-232C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Purdy Electronics Corpo...
OPTO-232SL PURDY-OPTO-232SL Datasheet
632Kb / 1P
   switchable modems
More results

Mô tả tương tự - OPTO-232C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ISOCOM COMPONENTS
IS627 ISOCOM-IS627 Datasheet
76Kb / 3P
   Modems
logo
Purdy Electronics Corpo...
OPTO-232SL PURDY-OPTO-232SL Datasheet
632Kb / 1P
   switchable modems
logo
Schneider Electric
NY340N4RB1 SCHNEIDER-NY340N4RB1 Datasheet
96Kb / 1P
   Intrinsically processing module 4 input channels and 4 recopying channels
logo
Toshiba Semiconductor
TLP224G TOSHIBA-TLP224G_14 Datasheet
141Kb / 5P
   Modems PBX Telecommunications
logo
Diodes Incorporated
D3V3L4BS4LP1308 DIODES-D3V3L4BS4LP1308 Datasheet
384Kb / 5P
   4 CHANNELS BIDIRECTIONAL TVS
November 2022 Rev. 1 - 2
logo
Toshiba Semiconductor
TLP592G TOSHIBA-TLP592G_14 Datasheet
248Kb / 6P
   Telecommunications PBX Modems
logo
List of Unclassifed Man...
PG243001 ETC-PG243001 Datasheet
62Kb / 2P
   4 Channels Gigabit Transformers
logo
Toshiba Semiconductor
TLP592G TOSHIBA-TLP592G Datasheet
133Kb / 6P
   Telecommunications PBX Modems
logo
IK Semicon Co., Ltd
IK2804D IKSEMICON-IK2804D Datasheet
340Kb / 12P
   4 constant-current output channels
logo
Digi International Inc.
XTP9B-PKI-R DIGI-XTP9B-PKI-R Datasheet
386Kb / 3P
   XTEND짰-PKG RF MODEMS
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com