công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZKUP-1C-24D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - American Zettler, Inc.

tên linh kiện AZKUP-1C-24D
Giải thích chi tiết về linh kiện  13 AMP GENERAL PURPOSE POWER RELAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZETTLER [American Zettler, Inc.]
Trang chủ  http://www.azettler.com
Logo AZETTLER - American Zettler, Inc.

AZKUP-1C-24D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - American Zettler, Inc.

  AZKUP-1C-24D Datasheet HTML 1Page - American Zettler, Inc. AZKUP-1C-24D Datasheet HTML 2Page - American Zettler, Inc. AZKUP-1C-24D Datasheet HTML 3Page - American Zettler, Inc. AZKUP-1C-24D Datasheet HTML 4Page - American Zettler, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
AZKUP
9/02/05 W
Standard Cover
Flanged Cover “K” Suffix
Mechanical Data
Dimensions in inches with metric equivalents in parentheses. Tolerance: ± .010”
SPDT
DPDT
3PDT


Số phần tương tự - AZKUP-1C-24D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMAZING Microelectronic...
AZKN1040T AMAZING-AZKN1040T Datasheet
1Mb / 13P
   짹70V Fault Protected High-Speed CAN Transceiver with IEC 61000-4-2 contact 짹12kV ESD Protection
Revision 2021/10/14
AZKN1040T.RDG AMAZING-AZKN1040T.RDG Datasheet
1Mb / 13P
   짹70V Fault Protected High-Speed CAN Transceiver with IEC 61000-4-2 contact 짹12kV ESD Protection
Revision 2021/10/14
AZKN1044T AMAZING-AZKN1044T Datasheet
1Mb / 13P
   짹70V Fault Protected High-Speed CAN Transceiver with IEC 61000-4-2 contact 짹15kV ESD Protection
Revision 2021/12/3
AZKN1044T.RDG AMAZING-AZKN1044T.RDG Datasheet
1Mb / 13P
   짹70V Fault Protected High-Speed CAN Transceiver with IEC 61000-4-2 contact 짹15kV ESD Protection
Revision 2021/12/3
More results

Mô tả tương tự - AZKUP-1C-24D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
K10 MACOM-K10 Datasheet
290Kb / 3P
   15 Amp General Purpose Miniature Relay
logo
Picker Components
PC113 PICKER-PC113_17 Datasheet
456Kb / 2P
   Miniature 12 & 20 Amp General Purpose Relay
PC113 PICKER-PC113_15 Datasheet
465Kb / 2P
   Minature 12 & 20 Amp General Purpose Relay
PC834 PICKER-PC834_17 Datasheet
1Mb / 2P
   Minature 12 & 20 Amp General Purpose Relay
logo
Tyco Electronics
KRP-11AG-24 MACOM-KRP-11AG-24 Datasheet
142Kb / 5P
   5 to 10 Amp General Purpose Relay
logo
List of Unclassifed Man...
QY21XXF230VAC ETC2-QY21XXF230VAC Datasheet
65Kb / 2P
   General Purpose Power Relay QY
logo
Omron Electronics LLC
G8J OMRON-G8J Datasheet
72Kb / 3P
   General Purpose Automotive Power Relay
logo
Picker Components
PC118 PICKER-PC118_17 Datasheet
1Mb / 2P
   Miniature 4 Pole 5 Amp General Purpose Relay
PC113 PICKER-PC113_14 Datasheet
330Kb / 2P
   Mina ture 12 & 20 Amp General Purpose Relay
logo
List of Unclassifed Man...
G2RS ETC-G2RS Datasheet
193Kb / 11P
   General-purpose Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com