công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5
Giải thích chi tiết về linh kiện  155 Mbps bi-directional SC Receptacle Single Fiber Transceiver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.

B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Source Photonics, Inc.

  B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc. B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 Datasheet HTML 7Page - Source Photonics, Inc. B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 Datasheet HTML 8Page - Source Photonics, Inc. B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5 Datasheet HTML 9Page - Source Photonics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
8
155 Mbps bi-directional SC Receptacle
Single Fiber Transceiver
B-15/13-155-FDFB-SSC5
20550 Nordhoff St. • Chatsworth, CA 91311 • tel: 818.773.9044 • fax: 818.576.9486
9F, No 81, Shui Lee Rd. • Hsinchu, Taiwan, R.O.C. • tel: 886.3.5169222 • fax: 886.3.5169213
LUMINENTOIC.COM
LUMNDS1282-Sep2806
Rev A.2
Ordering Information
B - 15/13 - 155 - FDFB - S SC Tx Power Shielding Finger -RoHS
• Wavelength
15/13: Tx Wavelength=1550nm
Rx Wavelength=1310nm
• Communication protocol
(155 Mbps)
• Connector options
• FDFB= SFF Transceiver, DFB
• Single mode fiber
• Tx Output Power
5 = Tx power -5 to 0 dBm
Available Options:
B-15/13-155-FDFB-SSC5
B-15/13-155-FDFB-SSC5-G5
B-15/13-155-FDFB-SSC5S
B-15/13-155-FDFB-SSC5S-G5
Part numbering Definition:
• Shielding Finger Option
Blank = No Shieding Finger
S = With Shieding Finger
• RoHS
Blank = RoHS non-compliant product
G5 = RoHS 5/6-compliant product (lead exemption)


Số phần tương tự - B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
B-15-13-155-T-SFC5 SOURCE-B-15-13-155-T-SFC5 Datasheet
639Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-13-155-T-SFC5-G5 SOURCE-B-15-13-155-T-SFC5-G5 Datasheet
639Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-13-155-T-SFC5A SOURCE-B-15-13-155-T-SFC5A Datasheet
639Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-13-155-T-SFC5A-G5 SOURCE-B-15-13-155-T-SFC5A-G5 Datasheet
639Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-13-155-T-SFC7 SOURCE-B-15-13-155-T-SFC7 Datasheet
639Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
More results

Mô tả tương tự - B-15-13-155-FDFB-SSC5S-G5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
B-15-155-T-SSC4 ETC2-B-15-155-T-SSC4 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Bi-directional SC Receptacle Single Fiber Transceiver
logo
Source Photonics, Inc.
B-15-13-155-T-SSC4 SOURCE-B-15-13-155-T-SSC4 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Bi-directional SC Receptacle Single Fiber Transceiver
B-13-15-155-T-SSC4 SOURCE-B-13-15-155-T-SSC4 Datasheet
944Kb / 6P
   155 Mbps Bi-directional SC Receptacle Single Fiber Transceiver
B-13-155-TDFB-SSC5-40 SOURCE-B-13-155-TDFB-SSC5-40 Datasheet
579Kb / 7P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-13-155-T-SSC5 SOURCE-B-15-13-155-T-SSC5 Datasheet
639Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-15-155-TDFB-SSC5-G5 SOURCE-B-15-155-TDFB-SSC5-G5 Datasheet
640Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-13-155-T-SSC3 SOURCE-B-13-155-T-SSC3 Datasheet
639Kb / 8P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-13-155-T-SSC5-40 SOURCE-B-13-155-T-SSC5-40 Datasheet
579Kb / 7P
   155 Mbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-13-155-TPM3-S SOURCE-B-13-155-TPM3-S Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-155-TPM-S SOURCE-B-13-155-TPM-S Datasheet
920Kb / 5P
   155 Mbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com