công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C-13-1250AC-F-SLCA-G5 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện C-13-1250AC-F-SLCA-G5
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.

C-13-1250AC-F-SLCA-G5 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Source Photonics, Inc.

Back Button C-13-1250AC-F-SLCA-G5 Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. C-13-1250AC-F-SLCA-G5 Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. C-13-1250AC-F-SLCA-G5 Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. C-13-1250AC-F-SLCA-G5 Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. C-13-1250AC-F-SLCA-G5 Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc. C-13-1250AC-F-SLCA-G5 Datasheet HTML 7Page - Source Photonics, Inc. C-13-1250AC-F-SLCA-G5 Datasheet HTML 8Page - Source Photonics, Inc. C-13-1250AC-F-SLCA-G5 Datasheet HTML 9Page - Source Photonics, Inc. C-13-1250AC-F-SLCA-G5 Datasheet HTML 10Page - Source Photonics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
6
1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-1250-F-SLC(2)
20550 Nordhoff St. • Chatsworth, CA 91311 • tel: 818.773.9044 • fax: 818.576.9486
9F, No 81, Shui Lee Rd. • Hsinchu, Taiwan, R.O.C. • tel: 886.3.5169222 • fax: 886.3.5169213
LUMNDS828-Apr2406
Rev A.1
LUMINENTOIC.COM
Recommended Circuit Schematic
Tx
Rx
TERMINATE AT
TRANSCEIVER INPUTS
Z=50
Z=50
100
TD-
TD
130
130
Vcc(+3.3V)
100
RD+
RD-
SD
Z=50
Z=50
Z=50
130
130
Vcc(+3.3V)
Vcc(+3.3V)
LVPECL
LVPECL
10F
C3
C2
1H
6
7
8
10 9
1
2
3
4
5
1H
C1
TERMINATE AT
DEVICE INPUTS
NOTE:C1=C2=C3=100nF
C-13-1250C-F-SLC(2)
The split-loaded terminations for ECL signals need to be located at the input of devices receiving those ECL signals.
The power supply filtering is required for good EMI performance. Use short tracks from the inductor L1/L2 to the module Rx Vcc.
A GND plane under the module is required for good EMI and sensitivity performance.
Figure 1c: Recommended Transceiver and Receive Data Terminations (DC-coupled)


Số phần tương tự - C-13-1250AC-F-SLCA-G5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-1250AC-F-SLCA-11-G5 SOURCE-C-13-1250AC-F-SLCA-11-G5 Datasheet
720Kb / 9P
   1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
More results

Mô tả tương tự - C-13-1250AC-F-SLCA-G5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-15-1250AC-FDFB-SLC3A-07 SOURCE-C-15-1250AC-FDFB-SLC3A-07 Datasheet
710Kb / 10P
   1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-127-1250AC-FDFB-SLC2 SOURCE-C-127-1250AC-FDFB-SLC2 Datasheet
717Kb / 8P
   1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-1250AC-FDFB-SLC2A-G5 SOURCE-C-13-1250AC-FDFB-SLC2A-G5 Datasheet
708Kb / 10P
   1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-1250-F-SLC SOURCE-C-13-1250-F-SLC Datasheet
748Kb / 10P
   1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-127-1250-FDFB-SLC2 SOURCE-C-127-1250-FDFB-SLC2 Datasheet
683Kb / 7P
   1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-1250-FDFB-SLC2 SOURCE-C-13-1250-FDFB-SLC2 Datasheet
846Kb / 11P
   1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-1250AC-F-SLCA-11-G5 SOURCE-C-13-1250AC-F-SLCA-11-G5 Datasheet
720Kb / 9P
   1.25 Gbps Single Mode SFF LC Transceiver
logo
Optoway Technology Inc
TRSL-7350CG OPTOWAY-TRSL-7350CG Datasheet
123Kb / 4P
   3.3V / 1550 nm / 1.25 Gbps SFF LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-7350W-CXX0 OPTOWAY-TRSL-7350W-CXX0 Datasheet
158Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFF LC 2X10 SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-7380W-CXX0 OPTOWAY-TRSL-7380W-CXX0 Datasheet
157Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 1.25 Gbps SFF LC 2X10 SINGLE-MODE TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com