công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B-13-1250-T3-SSCGR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện B-13-1250-T3-SSCGR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.25 Gbps Single Mode Transceiver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.

B-13-1250-T3-SSCGR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Source Photonics, Inc.

  B-13-1250-T3-SSCGR Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250-T3-SSCGR Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250-T3-SSCGR Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250-T3-SSCGR Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250-T3-SSCGR Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250-T3-SSCGR Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250-T3-SSCGR Datasheet HTML 7Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250-T3-SSCGR Datasheet HTML 8Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250-T3-SSCGR Datasheet HTML 9Page - Source Photonics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
1.25 Gbps Single Mode Transceiver
C-13-1250(C)-T(3)-SSC(2)
7
20550 Nordhoff St. • Chatsworth, CA 91311 • tel: 818.773.9044 • fax: 818.576.9486
9F, No 81, Shui Lee Rd. • Hsinchu, Taiwan, R.O.C. • tel: 886.3.5169222 • fax: 886.3.5169213
LUMNDS601-May1806
Rev A.3
LUMINENTOIC.COM
Side View
Rear View
x8
Top View
Front View
Units: mm
Package Option :
B, E = Blue case
C, D = Black case
Package Diagram (9.8 mm SC transceiver assembly)


Số phần tương tự - B-13-1250-T3-SSCGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
B-13-1250-TDPM-SFC-60 SOURCE-B-13-1250-TDPM-SFC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-1250-TDPM-SMU-60 SOURCE-B-13-1250-TDPM-SMU-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-1250-TDPM-SSC-60 SOURCE-B-13-1250-TDPM-SSC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-1250-TDPM-SST-60 SOURCE-B-13-1250-TDPM-SST-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-1250-TDPM3-SFC-60 SOURCE-B-13-1250-TDPM3-SFC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
More results

Mô tả tương tự - B-13-1250-T3-SSCGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-15-1250AC-TDFB3-SSC2C SOURCE-C-15-1250AC-TDFB3-SSC2C Datasheet
559Kb / 7P
   1.25 Gbps Single Mode Transceiver
C-13-1250AC-T-SSC SOURCE-C-13-1250AC-T-SSC Datasheet
537Kb / 8P
   1.25 Gbps Single Mode Transceiver
logo
Optoway Technology Inc
SPS-7140G_2015 OPTOWAY-SPS-7140G_2015 Datasheet
148Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7380_2015 OPTOWAY-SPS-7380_2015 Datasheet
153Kb / 5P
   1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73160G_2015 OPTOWAY-SPS-73160G_2015 Datasheet
147Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73180-CXX0G OPTOWAY-SPS-73180-CXX0G_15 Datasheet
150Kb / 5P
   1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7110G OPTOWAY-SPS-7110G_15 Datasheet
148Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7130G OPTOWAY-SPS-7130G_15 Datasheet
148Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7350G OPTOWAY-SPS-7350G_15 Datasheet
148Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7380 OPTOWAY-SPS-7380_15 Datasheet
153Kb / 5P
   1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com