công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C-13-155-T-SSC7 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện C-13-155-T-SSC7
Giải thích chi tiết về linh kiện  155 Mbps Single Mode Transceiver (Long-Reach)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.

C-13-155-T-SSC7 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Source Photonics, Inc.

  C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
155 Mbps Single Mode Transceiver
(Long-Reach)
C-13-155(C)-T(3)-SSC7(9)
Package Diagram
SC Transceiver Assembly 10.4 mm
B/E :Blue Case
C/D : Black Case
Blank :Black Case
A : Blue Case


Số phần tương tự - C-13-155-T-SSC7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-155-T-SSC7 SOURCE-C-13-155-T-SSC7 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155-T-SSC7-G5 SOURCE-C-13-155-T-SSC7-G5 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155-T-SSC7A SOURCE-C-13-155-T-SSC7A Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155-T-SSC7A-G5 SOURCE-C-13-155-T-SSC7A-G5 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155-T-SSC7B SOURCE-C-13-155-T-SSC7B Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
More results

Mô tả tương tự - C-13-155-T-SSC7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-155-T3-SST3A-14-G5 SOURCE-C-13-155-T3-SST3A-14-G5 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155-T-SSC5-06 SOURCE-C-13-155-T-SSC5-06 Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155-T-SFC3-55-G5 SOURCE-C-13-155-T-SFC3-55-G5 Datasheet
504Kb / 8P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155-T-SSC3 SOURCE-C-13-155-T-SSC3 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
logo
Optoway Technology Inc
SPS-33240-CXX0G_2015 OPTOWAY-SPS-33240-CXX0G_2015 Datasheet
149Kb / 5P
   155 Mbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-3380G OPTOWAY-SPS-3380G_15 Datasheet
147Kb / 5P
   155 Mbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-33240-CXX0G OPTOWAY-SPS-33240-CXX0G_15 Datasheet
149Kb / 5P
   155 Mbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-33120-CXX0G OPTOWAY-SPS-33120-CXX0G_15 Datasheet
149Kb / 5P
   155 Mbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
logo
Source Photonics, Inc.
C-15-155-FDFB-SLC8A-G5 SOURCE-C-15-155-FDFB-SLC8A-G5 Datasheet
721Kb / 9P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-127-155-FDFB-SLC5 SOURCE-C-127-155-FDFB-SLC5 Datasheet
674Kb / 8P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com