công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C-13-155-T-SSC7 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện C-13-155-T-SSC7
Giải thích chi tiết về linh kiện  155 Mbps Single Mode Transceiver
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.

C-13-155-T-SSC7 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Source Photonics, Inc.

  C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-T-SSC7 Datasheet HTML 7Page - Source Photonics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3
155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155(C)-T3-SXX3(5)
20550 Nordhoff St. • Chatsworth, CA 91311 • tel: 818.773.9044 • fax: 818.576.9486
9F, No 81, Shui Lee Rd. • Hsinchu, Taiwan, R.O.C. • tel: 886.3.5169222 • fax: 886.3.5169213
LUMNDS272-JAN2904
rev. 0
LUMINENTOIC.COM
Warnings
Legal Notice
Connection Diagram
1. (Rx GND)
2. (RD +)
NC
3. (RD-)
4. (SD)
5. (Rx Vcc)
Top View
6. (Tx Vcc)
7. (TD-)
NC
8. (TD+)
9. (Tx GND)
Receiver Signal Ground
Receiver Data Out
Receiver Data Out Bar
Signal Detect
Receiver Power Supply
Transmitter Power Supply
Transmitter Data In Bar
Transmitter Data in
Transmitter Signal Ground
PIN
Symbol
Notes
1
RxGND
Directly connect this pin to the receiver ground plane
2
RD+
See recommended circuit schematic
3
RD-
See recommended circuit schematic
4
SD
Active high on this indicates a received optical signal
5
RxVcc
+3.3V dc power for the receiver section
6
TxVcc
+3.3V dc power for the transmitter section
7
TD-
See recommended circuit schematic
8
TD+
See recommended circuit schematic
9
TxGND
Directly connect this pin to the transmitter ground plane


Số phần tương tự - C-13-155-T-SSC7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-155-T-SSC7 SOURCE-C-13-155-T-SSC7 Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Single Mode Transceiver (Long-Reach)
C-13-155-T-SSC7A SOURCE-C-13-155-T-SSC7A Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Single Mode Transceiver (Long-Reach)
C-13-155-T-SSC7B SOURCE-C-13-155-T-SSC7B Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Single Mode Transceiver (Long-Reach)
C-13-155-T-SSC7C SOURCE-C-13-155-T-SSC7C Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Single Mode Transceiver (Long-Reach)
C-13-155-T-SSC7D SOURCE-C-13-155-T-SSC7D Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Single Mode Transceiver (Long-Reach)
More results

Mô tả tương tự - C-13-155-T-SSC7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-155-T3-SST3A-14-G5 SOURCE-C-13-155-T3-SST3A-14-G5 Datasheet
1Mb / 7P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155-T-SSC5-06 SOURCE-C-13-155-T-SSC5-06 Datasheet
1Mb / 6P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
C-13-155-T-SFC3-55-G5 SOURCE-C-13-155-T-SFC3-55-G5 Datasheet
504Kb / 8P
   155 Mbps Single Mode Transceiver
logo
Optoway Technology Inc
SPS-33240-CXX0G_2015 OPTOWAY-SPS-33240-CXX0G_2015 Datasheet
149Kb / 5P
   155 Mbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-3380G OPTOWAY-SPS-3380G_15 Datasheet
147Kb / 5P
   155 Mbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-33240-CXX0G OPTOWAY-SPS-33240-CXX0G_15 Datasheet
149Kb / 5P
   155 Mbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-33120-CXX0G OPTOWAY-SPS-33120-CXX0G_15 Datasheet
149Kb / 5P
   155 Mbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
logo
Source Photonics, Inc.
C-15-155-FDFB-SLC8A-G5 SOURCE-C-15-155-FDFB-SLC8A-G5 Datasheet
721Kb / 9P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-127-155-FDFB-SLC5 SOURCE-C-127-155-FDFB-SLC5 Datasheet
674Kb / 8P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
logo
Optoway Technology Inc
SPS-3380W_2015 OPTOWAY-SPS-3380W_2015 Datasheet
150Kb / 5P
   155 Mbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com