công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B-13-1250C-T3-SSC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện B-13-1250C-T3-SSC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.25 Gbps Single Mode Transceiver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.

B-13-1250C-T3-SSC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Source Photonics, Inc.

  B-13-1250C-T3-SSC Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250C-T3-SSC Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250C-T3-SSC Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250C-T3-SSC Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250C-T3-SSC Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250C-T3-SSC Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250C-T3-SSC Datasheet HTML 7Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250C-T3-SSC Datasheet HTML 8Page - Source Photonics, Inc. B-13-1250C-T3-SSC Datasheet HTML 9Page - Source Photonics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
1.25 Gbps Single Mode Transceiver
C-13-1250(C)-T(3)-SSC(2)
5
20550 Nordhoff St. • Chatsworth, CA 91311 • tel: 818.773.9044 • fax: 818.576.9486
9F, No 81, Shui Lee Rd. • Hsinchu, Taiwan, R.O.C. • tel: 886.3.5169222 • fax: 886.3.5169213
LUMNDS601-May1806
Rev A.3
LUMINENTOIC.COM
1
2
3
4
5
9
7
8
6
Rx Vcc
Tx Vcc
Transceiver
Top view
No internal
connection
No internal
connection
C2
C1
C4
L2
C3
L1
Rx Vcc
Tx Vcc
Vcc
Tx Vcc
Rx Vcc
RD +
RD -
SD
TD +
TD -
R8
R10
R9
R7
C6
C5
R1
R3
R2
R4
R5
R6
Notes +3.3V:
R1=R3=R5=R7=R9=130
R2=R4=R6=R8=R10=82
C1=C2=C3=C5=C6=0.1F
C4=10F
L1=L2=1H
Notes +5V:
R1=R3=R5=R7=R9=82
R2=R4=R6=R8=R10=130
C1=C2=C3=C5=C6=0.1F
C4=10F
L1=L2=1H
Recommended Circuit Schematic
The split-loaded terminations for ECL signals need to be located at the input of devices receiving those ECL signals.
The power supply filtering is required for good EMI performance. Use short tracks from the inductor L1/L2 to the module Rx Vcc.
A GND plane under the module is required for good EMI and sensitivity performance.
1
2
3
4
5
9
7
8
6
Rx Vcc
Tx Vcc
Transceiver
Top view
No internal
connection
No internal
connection
C2
C1
C4
L2
C3
L1
Rx Vcc
Tx Vcc
Vcc
Tx Vcc
Rx Vcc
RD +
RD -
SD
TD +
TD -
R6
R8
R7
C6
C5
R1
R3
R2
R4
R5
Notes +3.3V:
R1=R3=R5=R7=130
R2=R4=R6=R8=82
C1=C2=C3=C5=C6=0.1F
C4=10F
L1=L2=1H
Notes +5V:
R1=R3=R5=R7=82
R2=R4=R6=R8=130
C1=C2=C3=C5=C6=0.1F
C4=10F
L1=L2=1H
C-13-1250C-T(3)-SSC(2)
C-13-1250-T(3)-SSC(2)


Số phần tương tự - B-13-1250C-T3-SSC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
B-13-1250C-TDPM3-SFC-60 SOURCE-B-13-1250C-TDPM3-SFC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-1250C-TDPM3-SMU-60 SOURCE-B-13-1250C-TDPM3-SMU-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-1250C-TDPM3-SSC-60 SOURCE-B-13-1250C-TDPM3-SSC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-1250C-TDPM3-SST-60 SOURCE-B-13-1250C-TDPM3-SST-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-1250C-TPM3-SFC-60 SOURCE-B-13-1250C-TPM3-SFC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
More results

Mô tả tương tự - B-13-1250C-T3-SSC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-15-1250AC-TDFB3-SSC2C SOURCE-C-15-1250AC-TDFB3-SSC2C Datasheet
559Kb / 7P
   1.25 Gbps Single Mode Transceiver
C-13-1250AC-T-SSC SOURCE-C-13-1250AC-T-SSC Datasheet
537Kb / 8P
   1.25 Gbps Single Mode Transceiver
logo
Optoway Technology Inc
SPS-7140G_2015 OPTOWAY-SPS-7140G_2015 Datasheet
148Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7380_2015 OPTOWAY-SPS-7380_2015 Datasheet
153Kb / 5P
   1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73160G_2015 OPTOWAY-SPS-73160G_2015 Datasheet
147Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-73180-CXX0G OPTOWAY-SPS-73180-CXX0G_15 Datasheet
150Kb / 5P
   1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7110G OPTOWAY-SPS-7110G_15 Datasheet
148Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7130G OPTOWAY-SPS-7130G_15 Datasheet
148Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7350G OPTOWAY-SPS-7350G_15 Datasheet
148Kb / 5P
   1.25 Gbps LC SFP SINGLE-MODE TRANSCEIVER
SPS-7380 OPTOWAY-SPS-7380_15 Datasheet
153Kb / 5P
   1.25 Gbps SFP LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com