công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B-15-1250C-TDPM3-SMU-60 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện B-15-1250C-TDPM3-SMU-60
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.

B-15-1250C-TDPM3-SMU-60 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Source Photonics, Inc.

  B-15-1250C-TDPM3-SMU-60 Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. B-15-1250C-TDPM3-SMU-60 Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. B-15-1250C-TDPM3-SMU-60 Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. B-15-1250C-TDPM3-SMU-60 Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. B-15-1250C-TDPM3-SMU-60 Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. B-15-1250C-TDPM3-SMU-60 Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-15/13-1250(C)-TDPM3-SXX-60
LUMINENTOIC.COM
20550 Nordhoff St. • Chatsworth, CA 91311 • tel: 818.773.9044 • fax: 818.576.9486
9F, No 81, Shui Lee Rd. • Hsinchu, Taiwan, R.O.C. • tel: 886.3.5169222 • fax: 886.3.5169213
LUMNDS574-AUG1804
rev. A.0
1
2
3
4
5
9
7
8
6
Rx Vcc
Tx Vcc
Transceiver
Top view
No internal
connection
No internal
connection
C2
C1
C4
L2
C3
L1
Rx Vcc
Tx Vcc
Vcc
Tx Vcc
Rx Vcc
RD +
RD -
SD
TD +
TD -
R6
R8
R7
C6
C5
R1
R3
R2
R4
R5
Notes +3.3V:
R1=R3=R5=R7=130!
R2=R4=R6=R8=82!
C1=C2=C3=C5=C6=0.1"F
C4=10"F
L1=L2=1"H
Recommended Circuit Schematic
The split-loaded terminations for ECL signals need to be located at the input of devices receiving those ECL signals.
The power supply filtering is required for good EMI performance. Use short tracks from the inductor L1/L2 to the module Rx Vcc.
A GND plane under the module is required for good EMI and sensitivity performance.
1
2
3
4
5
9
7
8
6
Rx Vcc
Tx Vcc
Transceiver
Top view
No internal
connection
No internal
connection
C2
C1
C4
L2
C3
L1
Rx Vcc
Tx Vcc
Vcc
Tx Vcc
Rx Vcc
RD +
RD -
SD
TD +
TD -
R8
R10
R9
R7
C6
C5
R1
R3
R2
R4
R5
R6
Notes +3.3V:
R1=R3=R5=R7=R9=130!
R2=R4=R6=R8=R10=82!
C1=C2=C3=C5=C6=0.1"F
C4=10"F
L1=L2=1"H
B-15/13-1250-TDPM3-SXX-60
B-15/13-1250C-TDPM3-SXX-60


Số phần tương tự - B-15-1250C-TDPM3-SMU-60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
B-15-1250C-TPM3-SFC-60 SOURCE-B-15-1250C-TPM3-SFC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-15-1250C-TPM3-SMU-60 SOURCE-B-15-1250C-TPM3-SMU-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-15-1250C-TPM3-SSC-60 SOURCE-B-15-1250C-TPM3-SSC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-15-1250C-TPM3-SST-60 SOURCE-B-15-1250C-TPM3-SST-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
More results

Mô tả tương tự - B-15-1250C-TDPM3-SMU-60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
B-13-1250-TPM3-SSC-60 SOURCE-B-13-1250-TPM3-SSC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-15-1250-TDPM-SSC-60 SOURCE-B-15-1250-TDPM-SSC-60 Datasheet
1Mb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-1250-TPM-S SOURCE-B-13-1250-TPM-S Datasheet
958Kb / 5P
   1.25 Gbps Bi-directional Single Fiber Transceiver
B-13-14-1250-T-SSC-G5 SOURCE-B-13-14-1250-T-SSC-G5 Datasheet
589Kb / 7P
   1.25 Gbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-13-15-1250-T-SSC2A SOURCE-B-13-15-1250-T-SSC2A Datasheet
558Kb / 6P
   1.25 Gbps Bi-directional Receptacle Single Fiber Transceiver
B-13-15-1250C-F-SSC SOURCE-B-13-15-1250C-F-SSC Datasheet
693Kb / 10P
   1.25 Gbps bi-directional SC Receptacle single Fiber Transceiver
logo
Optoway Technology Inc
SPM-7600G_2015 OPTOWAY-SPM-7600G_2015 Datasheet
176Kb / 6P
   1.25 Gbps Multi-Mode Single-Fiber SFP Transceiver
SPM-7700G_2015 OPTOWAY-SPM-7700G_2015 Datasheet
177Kb / 6P
   1.25 Gbps Multi-Mode Single-Fiber SFP Transceiver
SPM-7600G OPTOWAY-SPM-7600G_15 Datasheet
176Kb / 6P
   1.25 Gbps Multi-Mode Single-Fiber SFP Transceiver
SPM-7700G OPTOWAY-SPM-7700G_15 Datasheet
177Kb / 6P
   1.25 Gbps Multi-Mode Single-Fiber SFP Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com