công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X103LFB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sensortechnics GmbH

tên linh kiện X103LFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 mm switching soleniod valves
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Trang chủ  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

X103LFB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sensortechnics GmbH

  X103LFB Datasheet HTML 1Page - Sensortechnics GmbH X103LFB Datasheet HTML 2Page - Sensortechnics GmbH X103LFB Datasheet HTML 3Page - Sensortechnics GmbH X103LFB Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
X-Valve
®
8 mm switching soleniod valves
4/4
October 2008 / 250
www.sensortechnics.com
ORDERING INFORMATION
s
e
i
r
e
S
.
o
n
l
e
d
o
M
e
g
a
t
l
o
V
l
a
c
i
t
c
e
l
E
n
o
i
t
c
e
n
n
o
c
r
e
m
o
t
s
a
l
E
l
a
n
o
i
t
p
O
*
s
e
i
r
o
s
s
e
c
c
a
e
r
u
s
s
e
r
P
e
c
i
f
i
r
O
l
i
o
C
e
g
a
t
t
a
w
e
p
y
T
s
n
o
i
t
p
OX
1
i
s
p
6"
5
4
0
.
0
)
m
m
3
4
1
.
1
(
W
5
.
0l
a
s
r
e
v
i
n
u
*
3
0
V
3
C
D
)
y
l
n
o
i
s
p
0
3
&
6
(
S
n
i
p
t
r
o
h
s
F
M
K
F
B
t
e
k
s
a
g
&
w
e
r
c
s
2
i
s
p
0
3"
0
3
0
.
0
)
m
m
2
6
7
.
0
(
W
1l
a
s
r
e
v
i
n
u
5
0
V
5
C
D
)
y
l
n
o
i
s
p
6
(
L
n
i
p
g
n
o
l
E
M
D
P
E
)
y
l
n
o
i
s
p
6
(
0
s
e
i
r
o
s
s
e
c
c
a
o
n
5
i
s
p
0
0
1"
0
2
0
.
0
)
m
m
0
1
5
.
0
(
W
1C
N
2
1
V
2
1
C
D
S
e
n
o
c
il
i
s
)
y
l
n
o
i
s
p
6
(
4
2
V
4
2
C
D
t
o
n
d
l
e
i
f
y
r
o
s
s
e
c
c
a
*
e
v
l
a
v
n
o
d
e
t
n
i
r
p
e
l
p
m
a
S
:
o
n
r
e
d
r
o
X
1
5
0
L
F
B
Sensortechnics reserves the right to make changes to any products herein. Sensortechnics does not assume any liability arising out of the
application or use of any product or circuit described herein, neither does it convey any license under its patent rights nor the rights of others.
Note: Not all combinations might be available.
Non-elastomeric versions with enhanced media compatibility are available on request.
Please contact your nearest Sensortechnics sales representative for further information.
Accessories (please order separately using the following order numbers)
.
o
N
r
e
d
r
O
n
o
i
t
p
i
r
c
s
e
D
8
4
2
1
7
0
K
Z
,
g
n
i
b
u
t
e
n
a
h
t
e
r
u
y
l
o
p
t
n
e
r
a
p
s
n
a
r
t
r
a
e
l
C
)
m
m
2
.
3
(
h
c
n
i
8
/
1
:
r
e
t
e
m
a
i
d
r
e
t
u
o
,
)
m
m
6
.
1
(
h
c
n
i
6
1
/
1
r
e
t
e
m
a
i
d
r
e
n
n
i
P
I
L
C
G
N
I
N
I
A
T
E
R
-
X
g
n
i
t
n
u
o
m
r
o
f
p
il
c
r
e
d
l
o
S
G
U
L
P
T
R
O
P
-
X
g
u
l
p
t
r
o
P
-
XR
O
T
C
E
N
N
O
C
r
o
t
c
e
n
n
o
c
h
t
i
w
s
d
a
e
l
"
2
1


Số phần tương tự - X103LFB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zibo Seno Electronic En...
X10 ZSELEC-X10 Datasheet
158Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
X10 FUMAN-X10 Datasheet
211Kb / 4P
   Apple iPhone X Data Line IC
logo
AVX Corporation
X1005243-LGA2SA10A1 AVX-X1005243-LGA2SA10A1 Datasheet
893Kb / 8P
   GPS/GLONASS (active) & LTE 2-in-1 External Antenna
10/14/2020
X1005244-LWA3SX10A2 AVX-X1005244-LWA3SX10A2 Datasheet
1Mb / 13P
   GNSS (active) / LTE / WiFi 3-in-1 External Antenna
10/14/2020
logo
XFMRS Inc.
X100601S XFMRS-X100601S Datasheet
51Kb / 1P
   COMMON MODE CHOKE
More results

Mô tả tương tự - X103LFB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensortechnics GmbH
001-0017-900 SENSORTECHNICS-001-0017-900 Datasheet
74Kb / 3P
   Inert isolation soleniod valves
002-0017-900 SENSORTECHNICS-002-0017-900 Datasheet
76Kb / 3P
   Inert isolation soleniod valves
009-0100-900 SENSORTECHNICS-009-0100-900 Datasheet
188Kb / 5P
   High-performance media resistant soleniod valves
PULSE-VALVES-9-99 SENSORTECHNICS-PULSE-VALVES-9-99 Datasheet
99Kb / 3P
   High-performance media resistant soleniod valves
914111051000 SENSORTECHNICS-914111051000 Datasheet
97Kb / 4P
   10 mm switching soleniod valve
099-0051-900 SENSORTECHNICS-099-0051-900 Datasheet
193Kb / 5P
   Ultra-high leak integrity media resistant soleniod valves
003-0137-900 SENSORTECHNICS-003-0137-900 Datasheet
99Kb / 4P
   General purpose 2-way and 3-way soleniod valves
LQX122W12FFFS000 SENSORTECHNICS-LQX122W12FFFS000 Datasheet
202Kb / 5P
   12 mm isolated diaphragm solenoid valves
LQX163W12FKFS000 SENSORTECHNICS-LQX163W12FKFS000 Datasheet
169Kb / 5P
   16 mm isolated diaphragm solenoid valves
logo
Cynergy3 Co
SOL1A1 CYNERGY3-SOL1A1 Datasheet
176Kb / 2P
   Industrial Solenoid Valves
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com