công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RZUP100D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sensortechnics GmbH

tên linh kiện RZUP100D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Basic pressure sensors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSORTECHNICS [Sensortechnics GmbH]
Trang chủ  http://www.sensortechnics.com
Logo SENSORTECHNICS - Sensortechnics GmbH

RZUP100D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sensortechnics GmbH

  RZUP100D Datasheet HTML 1Page - Sensortechnics GmbH RZUP100D Datasheet HTML 2Page - Sensortechnics GmbH RZUP100D Datasheet HTML 3Page - Sensortechnics GmbH RZUP100D Datasheet HTML 4Page - Sensortechnics GmbH RZUP100D Datasheet HTML 5Page - Sensortechnics GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
RZU Series
Basic pressure sensors
4/5
E / 11708 / A
www.sensortechnics.com
PHYSICAL DIMENSIONS (cont.)
DIP package, single port
13.97
(0.550)
11.94
(0.470)
1.91
(0.075)
13.84
(0.545)
8.00
(0.315)
6.00
(0.24) NOM
2.79
(0.110) TYP
15.2
(0.60) NOM
0.25
(0.010)
TYP
0.51
(0.020) TYP
2.54
(0.100) TYP
Ø 2.67
(0.105) TYP
2 ° draft
Ø 0.64 (0.025)
vent hole
(gage devices only)
DIP package, dual port
3.43
(0.135)
15.2
(0.60) NOM
3.6
(0.14)
6.4
(0.25)
4.3
(0.17) TYP
0.25
(0.010)
TYP
13.97
(0.550)
11.94
(0.470)
Ø 2.29
(0.090) TYP
2 ° draft
7.24
(0.285)
9.65
(0.380)
2.79
(0.110) TYP
2.54
(0.100) TYP
0.51
(0.020) TYP
7.62
(0.300) TYP
mass: 1 g
dimensions in mm (inches)
third angle projection
mass: 1 g
dimensions in mm (inches)
third angle projection


Số phần tương tự - RZUP100D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M-System Co.,Ltd.
RZUS-U9 MSYSTEM-RZUS-U9 Datasheet
337Kb / 10P
   PC Recorders RZUS Series PC RECORDER
RZUS-U9T/MSR MSYSTEM-RZUS-U9T/MSR Datasheet
337Kb / 10P
   PC Recorders RZUS Series PC RECORDER
More results

Mô tả tương tự - RZUP100D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensortechnics GmbH
RXUB001A SENSORTECHNICS-RXUB001A Datasheet
267Kb / 7P
   Basic pressure sensors
RQUM050D SENSORTECHNICS-RQUM050D Datasheet
157Kb / 4P
   Basic pressure sensors
HDUM100 SENSORTECHNICS-HDUM100 Datasheet
582Kb / 4P
   Basic pressure sensors
RPUM035G6A SENSORTECHNICS-RPUM035G6A Datasheet
219Kb / 5P
   Basic pressure sensors
HMUM100 SENSORTECHNICS-HMUM100 Datasheet
357Kb / 14P
   Basic pressure sensors
logo
All Sensors Corporation
DS-0105 ASC-DS-0105 Datasheet
164Kb / 3P
   Miniature Basic Pressure Sensors
5INCH-D2-BASIC ASC-5INCH-D2-BASIC Datasheet
164Kb / 3P
   Miniature Basic Pressure Sensors
logo
Sensortechnics GmbH
RXUH004D SENSORTECHNICS-RXUH004D Datasheet
186Kb / 4P
   Basic low pressure sensors
logo
All Sensors Corporation
1INCH-G-BASIC ASC-1INCH-G-BASIC Datasheet
164Kb / 3P
   Miniature Basic Pressure Sensors
1INCH-D1-BASIC ASC-1INCH-D1-BASIC Datasheet
164Kb / 3P
   Miniature Basic Pressure Sensors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com