công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C-13-155-F-SLC7-G5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Source Photonics, Inc.

tên linh kiện C-13-155-F-SLC7-G5
Giải thích chi tiết về linh kiện  155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOURCE [Source Photonics, Inc.]
Trang chủ  http://www.sourcephotonics.com
Logo SOURCE - Source Photonics, Inc.

C-13-155-F-SLC7-G5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Source Photonics, Inc.

  C-13-155-F-SLC7-G5 Datasheet HTML 1Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-F-SLC7-G5 Datasheet HTML 2Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-F-SLC7-G5 Datasheet HTML 3Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-F-SLC7-G5 Datasheet HTML 4Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-F-SLC7-G5 Datasheet HTML 5Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-F-SLC7-G5 Datasheet HTML 6Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-F-SLC7-G5 Datasheet HTML 7Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-F-SLC7-G5 Datasheet HTML 8Page - Source Photonics, Inc. C-13-155-F-SLC7-G5 Datasheet HTML 9Page - Source Photonics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
4
155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-155(C)-F-SLCX
20550 Nordhoff St. • Chatsworth, CA 91311 • tel: 818.773.9044 • fax: 818.576.9486
9F, No 81, Shui Lee Rd. • Hsinchu, Taiwan, R.O.C. • tel: 886.3.5169222 • fax: 886.3.5169213
LUMNDS598-Feb0606
Rev A.2
LUMINENTOIC.COM
Warnings
Connection Diagram
PIN
Symbol
Notes
1
RxGND
Directly connect this pin to the receiver ground plane
2
RxVcc
+3.3V dc power for the receiver section
3
SD
Active high on this indicates a received optical signal(LVPECL/LVTTL)
4
RD-
Receiver Data Out Bar (LVPECL)
5
RD+
Receiver Data Out (LVPECL)
6
TxVcc
+3.3V dc power for the trasmitter section
7
TxGND
Directly connect this pin to the transmitter ground plane
8
TxDIS
Transmitter disable (LVTTL)
9
TD+
Transmitter Data In (LVPECL)
10
TD-
Transmitter Data In Bar (LVPECL)
Attaching Posts
The attaching posts are at case potential and may be connected to chassis
ground. They are isolated from circuit ground.


Số phần tương tự - C-13-155-F-SLC7-G5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-155-F-SLC3A-12 SOURCE-C-13-155-F-SLC3A-12 Datasheet
758Kb / 10P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-155-F-SLC3A-12-G5 SOURCE-C-13-155-F-SLC3A-12-G5 Datasheet
758Kb / 10P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-155-F-SLC3A-55-G5 SOURCE-C-13-155-F-SLC3A-55-G5 Datasheet
866Kb / 10P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-155-F-SLC3A-G5 SOURCE-C-13-155-F-SLC3A-G5 Datasheet
866Kb / 10P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-155-F-SLC3AS-55-G5 SOURCE-C-13-155-F-SLC3AS-55-G5 Datasheet
866Kb / 10P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
More results

Mô tả tương tự - C-13-155-F-SLC7-G5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-155-F-SLC3S-19 SOURCE-C-13-155-F-SLC3S-19 Datasheet
720Kb / 9P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-155-F-SLC3A-12 SOURCE-C-13-155-F-SLC3A-12 Datasheet
758Kb / 10P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-15-155-FDFB-SLC8A-G5 SOURCE-C-15-155-FDFB-SLC8A-G5 Datasheet
721Kb / 9P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-127-155-FDFB-SLC5 SOURCE-C-127-155-FDFB-SLC5 Datasheet
674Kb / 8P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-155-F-SLCA-55-G5 SOURCE-C-13-155-F-SLCA-55-G5 Datasheet
866Kb / 10P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-13-155-FDFB-SLC8A-G5 SOURCE-C-13-155-FDFB-SLC8A-G5 Datasheet
272Kb / 11P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
C-15-155-FDFB-SLC8 SOURCE-C-15-155-FDFB-SLC8 Datasheet
880Kb / 9P
   155 Mbps Single Mode SFF LC Transceiver
logo
Optoway Technology Inc
TRSL-3380W-CXX0G OPTOWAY-TRSL-3380W-CXX0G Datasheet
162Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 155 Mbps SFF 2X10 LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-33100W-CXX0G OPTOWAY-TRSL-33100W-CXX0G Datasheet
162Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 155 Mbps SFF 2X10 LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
TRSL-33120W-CXX0G OPTOWAY-TRSL-33120W-CXX0G Datasheet
162Kb / 5P
   3.3V / CWDM / 155 Mbps SFF 2X10 LC SINGLE-MODE TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com