công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM09296-51LD bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Stealth Microwave, Inc.

tên linh kiện SM09296-51LD
Giải thích chi tiết về linh kiện  920 - 960 MHz 120 Watt Power Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM09296-51LD bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM09296-51LD Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM09296-51LD Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM09296-51LD Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM09296-51LD
920 - 960 MHz
120 Watt Power Amplifier
Parameter
Specification
Frequency Range
920 – 960 MHz
RF Power @ 1dB
compression point
51 dBm
Linear Gain
45 dB ± 1 dB
Gain Flatness over
Full Band
± .5 dB
Input VSWR
-16 dB
Output VSWR
(Built-in Isolator)
-16 dB
DC Input Voltage
+ 28 Volts
DC Current Operating
11A @ +51 dBm (max.)
2.5 A @ +37 dBm.
Mechanical Dimensions
(Without Heatsink)
8.0 x 4.0 x .73 inches
RF Connectors
SMA Female
DC Connector
7W2 D-Sub
Operating Temperature
(Baseplate)
-30o C to +85o C
Operating Humidity
95% Non-condensing
Operating Altitude
Up to 10,000 feet above
Sea Level
The SM09296-51LD is an 920 - 960
MHz LDMOS amplifier designed for
various
military
and
commercial
applications.
Features
• Mis-Match Protected with Built-
In Isolator
• Single Power Supply
• Temperature Compensation
Options
• Linear Forward/Reverse Power
Detection (AD8362 Log amps)
• Temperature Monitor
• High speed Switching for TDD
with 1 <µs rise/fall time
• Logic On/Off Control
• Heatsink
Configurations
• Module
• 19” Rack
• Bench Top Lab Unit


Số phần tương tự - SM09296-51LD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM09296-43 STEALTH_MICROWAVE-SM09296-43 Datasheet
97Kb / 2P
   925-960 MHz 20 Watt Linear Power Amplifier
SM09296-47 STEALTH_MICROWAVE-SM09296-47 Datasheet
107Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM09296-47L STEALTH_MICROWAVE-SM09296-47L Datasheet
69Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - SM09296-51LD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
PTFA091201GL INFINEON-PTFA091201GL Datasheet
288Kb / 10P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FETs 120 W, 920 ??960 MHz
Rev. 02, 2008-08-27
PTFA091201E INFINEON-PTFA091201E Datasheet
272Kb / 10P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FETs 120 W, 920 ??960 MHz
Rev. 03, 2007-11-19
PTFA091201GL INFINEON-PTFA091201GL_09 Datasheet
391Kb / 10P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FETs 120 W, 920-960 MHz
Rev. 03, 2009-03-31
PTFA091203EL INFINEON-PTFA091203EL Datasheet
620Kb / 10P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FETs 120 W, 920-960 MHz
Rev. 05, 2010-11-12
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM09296-47 STEALTH_MICROWAVE-SM09296-47 Datasheet
107Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM0929647-LDL STEALTH_MICROWAVE-SM0929647-LDL Datasheet
161Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM09296-43 STEALTH_MICROWAVE-SM09296-43 Datasheet
97Kb / 2P
   925-960 MHz 20 Watt Linear Power Amplifier
SM08096-37 STEALTH_MICROWAVE-SM08096-37 Datasheet
93Kb / 2P
   800-960 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
logo
Motorola, Inc
MHW916 MOTOROLA-MHW916 Datasheet
83Kb / 4P
   16 WATT 925-960 MHz RF POWER AMPLIFIER
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM09296-47L STEALTH_MICROWAVE-SM09296-47L Datasheet
69Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com