công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM08790-47 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

tên linh kiện SM08790-47
Giải thích chi tiết về linh kiện  869-900 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM08790-47 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM08790-47 Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM08790-47 Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM08790-47 Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM08790-47
869-900 MHz
50 Watt Linear Power Amplifier
FOR GSM APPLICATIONS
Pin
Description
Values
RF Input
Input Connector (SMA Female)
- 7 dBm, typical
RF Output
Output Connector (SMA Female)
+ 47 dBm
GND
Ground Turret
---
FWD
Forward Power Detector
+ 47 dBm Output Power
≈ + 5 Volts
+12VDC
DC Input Voltage
+ 12 Volts @ 16.5 Amperes at 41 dBm avg.
CDMA
On/Off
TTL Logic On/Off
0 Volts = Off, + 5 Volts = On
TEMP
Temperature Detector
55 degC = 5V
Specifications subject to change without notice.


Số phần tương tự - SM08790-47

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM08790-47L STEALTH_MICROWAVE-SM08790-47L Datasheet
123Kb / 2P
   870-900MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM08790-47LDL STEALTH_MICROWAVE-SM08790-47LDL Datasheet
114Kb / 2P
   869-896 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - SM08790-47

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM08790-47LDL STEALTH_MICROWAVE-SM08790-47LDL Datasheet
114Kb / 2P
   869-896 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM08790-45LDL STEALTH_MICROWAVE-SM08790-45LDL Datasheet
160Kb / 2P
   869-896 MHz 30 Watt Linear Power Amplifier
SM08590-45LD STEALTH_MICROWAVE-SM08590-45LD Datasheet
221Kb / 3P
   850-900 MHz 30 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-47L STEALTH_MICROWAVE-SM2527-47L Datasheet
150Kb / 4P
   2500-2700 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM3436-47 STEALTH_MICROWAVE-SM3436-47 Datasheet
214Kb / 2P
   3400-3600 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM09296-47 STEALTH_MICROWAVE-SM09296-47 Datasheet
107Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM0929647-LDL STEALTH_MICROWAVE-SM0929647-LDL Datasheet
161Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-47 STEALTH_MICROWAVE-SM2325-47 Datasheet
95Kb / 2P
   2300-2500 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-47 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-47 Datasheet
122Kb / 3P
   2500-2700 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM09296-47L STEALTH_MICROWAVE-SM09296-47L Datasheet
69Kb / 2P
   925-960 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com