công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX1.5C16 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện BZX1.5C16
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

BZX1.5C16 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  BZX1.5C16 Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. BZX1.5C16 Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Dated : 12/06/2007
®
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
BZX1.5C
SILICON PLANAR ZENER DIODES
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 OC)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation
Ptot
1.5
1)
W
Junction Temperature
Tj
175
O
C
Storage Temperature Range
TS
- 65 to + 175
O
C
1) Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept at ambient temperature.
Characteristics at Tj = 25 OC
Parameter
Symbol
Max.
Unit
Forward Voltage
at IF = 200 mA
VF
1.2
V
Max. 4.2
Max. 2.8
Glass Case DO-41
Max. 0.7
Min. 25.4
Min. 25.4
XXX
Cathode Band
Part No.
ST
"ST" Brand
Dimensions in mm
Black
Black
Black


Số phần tương tự - BZX1.5C16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nanjing International G...
BZX1.5C DGNJDZ-BZX1.5C Datasheet
72Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - BZX1.5C16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Surge Components
MM3Z5221B SURGE-MM3Z5221B Datasheet
665Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SMA4728A-330V-SMAF YFWDIODE-1SMA4728A-330V-SMAF_17 Datasheet
413Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Nanjing International G...
1N5221 DGNJDZ-1N5221 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
ZMM5221 DGNJDZ-ZMM5221 Datasheet
148Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4681-G VISHAY-MMBZ4681-G Datasheet
89Kb / 4P
   Silicon planar Zener diodes
Rev. 1.0, 01-Mar-13
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5220 SEMTECH_ELEC-1N5220 Datasheet
218Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com