công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4V7HCB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện 4V7HCB
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR ZENER DIODES
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

4V7HCB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  4V7HCB Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 4V7HCB Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 4V7HCB Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 4V7HCB Datasheet HTML 4Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Dated : 22/06/2007
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
®
HC Series
SILICON PLANAR ZENER DIODES
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 OC)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation
Ptot
500
1)
mW
Junction Temperature
Tj
175
O
C
Storage Temperature Range
TS
- 65 to + 175
O
C
1) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm from case.
Characteristics at Ta = 25 OC
Parameter
Symbol
Max.
Unit
Thermal Resistance Junction to Ambient Air
RthA
0.3
1)
K/mW
1) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm from case.
Max. 3.9
Max. 1.9
Glass Case DO-35
Max. 0.5
Min. 27.5
Min. 27.5
XXX
Cathode Band
Part No.
ST
"ST" Brand
Dimensions in mm
Black
Black
Black


Số phần tương tự - 4V7HCB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
4V7HS SEMTECH_ELEC-4V7HS Datasheet
273Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
4V7HSA SEMTECH_ELEC-4V7HSA Datasheet
273Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
4V7HSB SEMTECH_ELEC-4V7HSB Datasheet
273Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
4V7HSC SEMTECH_ELEC-4V7HSC Datasheet
273Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 4V7HCB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Surge Components
MM3Z5221B SURGE-MM3Z5221B Datasheet
665Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SMA4728A-330V-SMAF YFWDIODE-1SMA4728A-330V-SMAF_17 Datasheet
413Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Nanjing International G...
1N5221 DGNJDZ-1N5221 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
ZMM5221 DGNJDZ-ZMM5221 Datasheet
148Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4681-G VISHAY-MMBZ4681-G Datasheet
89Kb / 4P
   Silicon planar Zener diodes
Rev. 1.0, 01-Mar-13
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5220 SEMTECH_ELEC-1N5220 Datasheet
218Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com