công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6471-43 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

tên linh kiện SM6471-43
Giải thích chi tiết về linh kiện  6400-7100 MHz 20 Watt Ultra-Linear Power Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM6471-43 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM6471-43 Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM6471-43 Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM6471-43 Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM6471-43
6400-7100 MHz
20 Watt Ultra-Linear Power Amplifier
FOR COFDM APPLICATIONS
HEATSINK & FAN OPTION
Pin
Description
Values
RF INPUT
Input Connector ( SMA Female )
- 13 dBm (max.)
RF OUTPUT
Output Connector (SMA Female)
+ 42.5 dBm @ P1dB
RF SAMPLE
RF Sample Port (SMA Female )
30 dBr
GND
Ground Turret
---
FWD
Forward Power Detector
+ 39 dBm Output Power
≈ + 5.0 Volts
REV
Reverse Power Detector
∞ VSWR @ + 39 dBm ≈ + 4.0 Volts
+12VDC
DC Input Voltage
+ 12 Volts @ 9.2 Amperes. (operational)
ON/OFF
TTL Logic On/Off
0 Volts = Off, + 5 Volts = On
CNTL
TTL Pulse Control
Rates up to 100 kHz
Specifications subject to change without notice.


Số phần tương tự - SM6471-43

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM6471-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM6471-37HS Datasheet
93Kb / 3P
   6400 - 7100 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM6471-37S STEALTH_MICROWAVE-SM6471-37S Datasheet
93Kb / 3P
   6400 - 7125 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - SM6471-43

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM6471-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM6471-37HS Datasheet
93Kb / 3P
   6400 - 7100 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM7175-43 STEALTH_MICROWAVE-SM7175-43 Datasheet
136Kb / 2P
   7100-7500 MHz 20 Watt Ultra-Linear Power Amplifier
SM7177-43 STEALTH_MICROWAVE-SM7177-43 Datasheet
121Kb / 2P
   7100-7700 MHz 20 Watt Linear Power Amplifier
SM5964-43 STEALTH_MICROWAVE-SM5964-43 Datasheet
240Kb / 3P
   5900-6400 MHz 20 Watt Power Amplifier
SM6471-37S STEALTH_MICROWAVE-SM6471-37S Datasheet
93Kb / 3P
   6400 - 7125 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM5053-43L STEALTH_MICROWAVE-SM5053-43L Datasheet
185Kb / 4P
   5000-5300 MHz 20 Watt Ultra-Linear Power Amplifier
SM4450-43L STEALTH_MICROWAVE-SM4450-43L Datasheet
223Kb / 5P
   4400-5000 MHz 20 Watt Ultra-Linear Power Amplifier
SM09296-43 STEALTH_MICROWAVE-SM09296-43 Datasheet
97Kb / 2P
   925-960 MHz 20 Watt Linear Power Amplifier
SM7985-43 STEALTH_MICROWAVE-SM7985-43 Datasheet
121Kb / 2P
   7900-8500 MHz 20 Watt Linear Power Amplifier
SM3437-43L STEALTH_MICROWAVE-SM3437-43L Datasheet
149Kb / 2P
   3400-3700 MHz 20 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com