công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện 1N4004G
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

1N4004G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  1N4004G Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. 1N4004G Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Dated : 07/12/2005
H
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
®
1N4001G THRU 1N4007G, BY133G


Số phần tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1N4004G PHILIPS-1N4004G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4004G CHENDA-1N4004G Datasheet
667Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED GENERAL PURPOSE RECTIFIER
logo
Gulf Semiconductor
1N4004G GULFSEMI-1N4004G Datasheet
89Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIERVOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
logo
Leshan Radio Company
1N4004G LRC-1N4004G Datasheet
51Kb / 2P
   1A GENERAL PURPOSE GPP DIODES
1N4004G LRC-1N4004G Datasheet
186Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
More results

Mô tả tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
RL251G GOOD-ARK-RL251G Datasheet
46Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
RL151G GOOD-ARK-RL151G Datasheet
45Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
General Semiconductor
G2A GE-G2A Datasheet
52Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
1N5624GP GE-1N5624GP Datasheet
59Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
New Jersey Semi-Conduct...
G3A NJSEMI-G3A Datasheet
89Kb / 1P
   Glass Passivated Junction Rectifier
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
GP15A TAYCHIPST-GP15A Datasheet
4Mb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
GP20A TAYCHIPST-GP20A Datasheet
4Mb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
6A05G GOOD-ARK-6A05G Datasheet
164Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
General Semiconductor
1N4245GP GE-1N4245GP Datasheet
61Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
1N5059 GE-1N5059 Datasheet
52Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
GPP20A VISHAY-GPP20A_09 Datasheet
66Kb / 4P
   Glass Passivated Junction Rectifier
Revision: 03-Nov-09
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com