công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA157 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện BA157
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST SILICON RECTIFIERS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

BA157 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  BA157 Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. BA157 Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. BA157 Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. BA157 Datasheet HTML 4Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Dated : 20/06/2003
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
®
Fig.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE
VOLTS
0.4
0.01
0.6 0.8
0.1
1
10
20
1.6
1.2
1.0
1.4
2.0
1.8
o
AMBIENT TEMPERATURE, ( C)
FIG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
0.4
25
0
0
0.2
0.6
0.8
1.0
50
75
100
125
150
175
o
Fig.2- MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
0
5
1
15
25
35
10
100
TJ=55 C
8.3ms Single Half
Sine-Wave
o
Tj=25 C
Pulse Width=300 S
1% Duty Cycle
BA157 THRU BA159
FAST SILICON RECTIFIERS


Số phần tương tự - BA157

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
BA157 PANJIT-BA157 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 400 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Yangzhou yangjie electr...
BA157 YANGJIE-BA157 Datasheet
212Kb / 4P
   Fast Recovery Rectifier
logo
Diotec Semiconductor
BA157 DIOTEC-BA157 Datasheet
93Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifier Diodes ??Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
BA157 DIOTEC-BA157 Datasheet
193Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BA157 TSC-BA157 Datasheet
379Kb / 4P
   Fast Recovery Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - BA157

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
R30A SEMTECH-R30A Datasheet
148Kb / 3P
   FAST SILICON RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
MR820 TAYCHIPST-MR820 Datasheet
3Mb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
MR820 DIOTEC-MR820 Datasheet
199Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
BY296 DIOTEC-BY296 Datasheet
198Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
BY50050 DIOTEC-BY50050 Datasheet
199Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
logo
Semtech Corporation
BY296 SEMTECH-BY296 Datasheet
76Kb / 2P
   FAST SILICON RECTIFIERS?
logo
Diotec Semiconductor
BY396 DIOTEC-BY396 Datasheet
199Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
FT2000A DIOTEC-FT2000A Datasheet
64Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
F1200A DIOTEC-F1200A Datasheet
84Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
1N4933 DIOTEC-1N4933 Datasheet
160Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
logo
Semtech Corporation
BY396 SEMTECH-BY396 Datasheet
72Kb / 2P
   FAST SILICON RECTIFIERS???
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com