công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS1J bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện GS1J
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

GS1J bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  GS1J Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. GS1J Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Dated : 14/04/2008
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
®
GS1A THRU GS1M
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
0.1
0.1
1
10
100
TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
100
10
Tj=25 C
200
o
t, PULSE DURATION,sec.
0.01
0.1
0.1
1
10
100
TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
1
10
100
TJ=25 C
PERCENT OF PEAK REVERSE VOLTAGE, %
0.1
0.01
0
20
40
60
80
100
TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
100
1
10
1000
TJ=150 C
TJ=100 C
TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, V
0.6
0.01
0.1
0.8
1.0
10
1
20
1.4
1.2
1.5
MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
1
5
10
15
25
20
30
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
10
100
8.3ms SINGLE HALF
SINE-WAVE
(JEDEC Method)
Ambient Temperature ( C )
0.4
0.2
single phase half wave 60Hz
rsistive or inductive load
0
50
100
150
175
Forward current derating curve
1.0
0.8
0.6


Số phần tương tự - GS1J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
GS1J PANJIT-GS1J Datasheet
53Kb / 2P
   SURFACE MOUNT RECTIFIER(VOLTAGE- 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Taiwan Semiconductor Co...
GS1J TSC-GS1J Datasheet
509Kb / 2P
   1.0 AMPS. Surface Mount Silicon Rectifiers
logo
Yangzhou yangjie electr...
GS1J YANGJIE-GS1J Datasheet
360Kb / 4P
   Surface Mount General Purpose Rectifier
logo
Surge Components
GS1J SURGE-GS1J Datasheet
85Kb / 2P
   SURFACE MOUNT RECTIFIER VOLTAGE - 50 TO 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere?
logo
Changzhou Shunye Electr...
GS1J SY-GS1J Datasheet
234Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - GS1J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
M1 FORMOSA-M1 Datasheet
118Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
S6A FORMOSA-S6A Datasheet
119Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Bruckewell Technology L...
SOD4001 BWTECH-SOD4001_7 Datasheet
365Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Rugao Dachang Electroni...
S1AL DACHANG-S1AL Datasheet
128Kb / 2P
   Surface Mount General Rectifier
S3A DACHANG-S3A Datasheet
116Kb / 2P
   Surface Mount General Rectifier
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
M1THRUM7 YIXIN-M1THRUM7 Datasheet
133Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Diotech Company.
S5A DIOTECH-S5A Datasheet
727Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Yea Shin Technology Co....
M1-L YEASHIN-M1-L Datasheet
713Kb / 3P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
S3A CHENDA-S3A Datasheet
551Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
S3AF CHENDA-S3AF Datasheet
639Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com