công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM2527-44L bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

tên linh kiện SM2527-44L
Giải thích chi tiết về linh kiện  2500-2700 MHz 25 Watt Ultra Linear Power Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM2527-44L bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM2527-44L Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM2527-44L Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM2527-44L Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM2527-44L
2500-2700 MHz
25 Watt Ultra Linear Power Amplifier
FOR BWA APPLICATIONS
Pin
Description
Values
RF INPUT
Input Connector (SMA Female)
- 9 dBm, typical
RF OUTPUT
Output Connector (SMA Female)
+44dBm @P1dB
RF SAMPLE
Sample RF Port (SMA Female)
30 dBr
GND
Ground Turret
---
FWD
Forward Power Detector
+ 38 dBm Output Power
≈ + 2.5 Volts
REV
Reverse Power Detector
∞ VSWR @ + 38 dBm ≈ + 3.0 Volts
+12VDC
DC Input Voltage
+ 12 Volts @ 7.5 Amperes (typ.)
ON/OFF
TTL Logic On/Off
0 Volts = Off, + 5 Volts = On
CNTL
TTL Pulse Control
Switching Speed up to 100 kHz
Specifications subject to change without notice.


Số phần tương tự - SM2527-44L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM2527-44 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-44 Datasheet
54Kb / 2P
   2500-2700 MHz 25 Watt Linear Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - SM2527-44L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM2527-44 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-44 Datasheet
54Kb / 2P
   2500-2700 MHz 25 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-41L STEALTH_MICROWAVE-SM2527-41L Datasheet
85Kb / 2P
   2500-2700 MHz 12 Watt Ultra Linear Power Amplifier
SM2527-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM2527-34HS Datasheet
93Kb / 2P
   2500-2700 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-50 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-50 Datasheet
145Kb / 2P
   2500-2700 MHz 100 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-47 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-47 Datasheet
122Kb / 3P
   2500-2700 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-50L STEALTH_MICROWAVE-SM2527-50L Datasheet
113Kb / 2P
   2500-2700 MHz 100 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-41 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-41 Datasheet
173Kb / 3P
   2500-2700 MHz 12 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM2527-37HS Datasheet
66Kb / 2P
   2500-2700 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-47L STEALTH_MICROWAVE-SM2527-47L Datasheet
150Kb / 4P
   2500-2700 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-37H STEALTH_MICROWAVE-SM2527-37H Datasheet
93Kb / 2P
   2500-2700 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com