công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM2325-53LD2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Stealth Microwave, Inc.

tên linh kiện SM2325-53LD2
Giải thích chi tiết về linh kiện  2300-2500 MHz 200 Watt Peak Power Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM2325-53LD2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM2325-53LD2 Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM2325-53LD2 Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM2325-53LD2 Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM2325-53LD2
2300-2500 MHz
200 Watt Peak Power Amplifier
DIMENSIONS IN INCHES
HEATSINK OPTION SHOWN
10.70
3.13
.50
.53
2.65
1.65
.65
.82
.38
.50
1.07
.57
6.98
9.50
6.74
.24
8.00
1.50
Pin
Description
Values
RF INPUT
Input Connector ( SMA Female )
-6 dBm typical
RF OUTPUT
Output Connector (N Female)
+53dBm @ P1dB
FWD COUPLING
Forward RF Power ( N Female )
25dB directivity min.
REV COUPLING
Reverse RF Power ( N Female )
25dB directivity min.


Số phần tương tự - SM2325-53LD2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM2325-53LD STEALTH_MICROWAVE-SM2325-53LD Datasheet
98Kb / 2P
   2300-2500 MHz 200 Watt Peak Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - SM2325-53LD2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM2325-53LD STEALTH_MICROWAVE-SM2325-53LD Datasheet
98Kb / 2P
   2300-2500 MHz 200 Watt Peak Power Amplifier
SM2325-41 STEALTH_MICROWAVE-SM2325-41 Datasheet
115Kb / 2P
   2300-2500 MHz 12 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM2325-34HS Datasheet
93Kb / 2P
   2300-2500 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-41L STEALTH_MICROWAVE-SM2325-41L Datasheet
84Kb / 2P
   2300-2500 MHz 12 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-44 STEALTH_MICROWAVE-SM2325-44 Datasheet
172Kb / 3P
   2300-2500 MHz 25 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-47 STEALTH_MICROWAVE-SM2325-47 Datasheet
95Kb / 2P
   2300-2500 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-50L STEALTH_MICROWAVE-SM2325-50L Datasheet
121Kb / 2P
   2300-2500 MHz 100 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM2325-37HS Datasheet
97Kb / 2P
   2300-2500 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-44L STEALTH_MICROWAVE-SM2325-44L Datasheet
81Kb / 2P
   2300-2500 MHz 25 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-47L STEALTH_MICROWAVE-SM2325-47L Datasheet
127Kb / 2P
   2300-2500 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com