công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM0825-33H bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Stealth Microwave, Inc.

tên linh kiện SM0825-33H
Giải thích chi tiết về linh kiện  800-2500 MHz 2 Watt Linear Power Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM0825-33H bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM0825-33H Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM0825-33H Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM0825-33H Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc. SM0825-33H Datasheet HTML 4Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM0825-33/33H
800-2500 MHz
2 Watt Linear Power Amplifier
Pin
Description
Values
RF Input
Input Connector (SMA Female)
+ 4 dBm (max.)
RF Output
Output Connector (SMA Female)
+ 36 dBm (min.)
GND
Ground Turret
---
+12VDC
DC Input Voltage
+ 12 Volts @ 1.9 Amperes
On/Off
TTL Logic On/Off
0 Volts = Off, +5 Volts = On
Specifications subject to change without notice.


Số phần tương tự - SM0825-33H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM0825-36 STEALTH_MICROWAVE-SM0825-36 Datasheet
89Kb / 3P
   800-2500 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-36/36H STEALTH_MICROWAVE-SM0825-36/36H Datasheet
89Kb / 3P
   800-2500 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-36H STEALTH_MICROWAVE-SM0825-36H Datasheet
89Kb / 3P
   800-2500 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - SM0825-33H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM0825-40Q STEALTH_MICROWAVE-SM0825-40Q Datasheet
142Kb / 3P
   800-2500 MHz 10 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-40 STEALTH_MICROWAVE-SM0825-40 Datasheet
129Kb / 3P
   800-2500 MHz 10 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-36 STEALTH_MICROWAVE-SM0825-36 Datasheet
89Kb / 3P
   800-2500 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM2527-34HS Datasheet
93Kb / 2P
   2500-2700 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-41 STEALTH_MICROWAVE-SM2325-41 Datasheet
115Kb / 2P
   2300-2500 MHz 12 Watt Linear Power Amplifier
SM2025-44L STEALTH_MICROWAVE-SM2025-44L Datasheet
174Kb / 3P
   2000-2500 MHz 25 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM2325-34HS Datasheet
93Kb / 2P
   2300-2500 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-50 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-50 Datasheet
145Kb / 2P
   2500-2700 MHz 100 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-37H STEALTH_MICROWAVE-SM2325-37H Datasheet
80Kb / 2P
   2300-2500 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM2527-37HS Datasheet
66Kb / 2P
   2500-2700 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com