công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM0825-33 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Stealth Microwave, Inc.

tên linh kiện SM0825-33
Giải thích chi tiết về linh kiện  800-2500 MHz 2 Watt Linear Power Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM0825-33 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM0825-33 Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM0825-33 Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM0825-33 Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc. SM0825-33 Datasheet HTML 4Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM0825-33/33H
800-2500 MHz
2 Watt Linear Power Amplifier
Parameter
Specification
Frequency Range
800 – 2500 MHz
Pout (P1dB)
+ 33 dBm (min.)
Third Order Intercept
Point
+ 45 dBm (min.)
Linear Gain
20 dB ± 1.0 dB (-33)
35 dB ± 1.0 dB (-33H)
Gain Flatness over
Full Band
± .75 dB
Input/Output Return Loss
(dB)
-10/-14 (-33)
-16/-14 (-33H)
DC Input Voltage
+ 12 Volts
DC Input Current
1.1 Amperes (typ.)
Mechanical Dimensions
5.0 x 2.5 x .6 inches
RF Connectors
SMA Female
Operating Temperature
0ºC to +55ºC
Operating Humidity
95% Non-condensing
Operating Altitude
Up to 10,000 feet above
Sea Level
Model SM0825-33/33H is an 800 to 2500
MHz solid state GaAs amplifier designed
for many applications that need high
linearity, wide bandwidth, and low current
consumption.
Features
• Mis-Match Protected
• Single Power Supply
• Over/Reverse Voltage Protection
• Thermal Protection with Auto
Reset
Options
• Logic On/Off Control
• Integral Heatsink
• High Speed Switching for TDD
Configurations
• Module
• Laboratory Unit
• 19” Rack


Số phần tương tự - SM0825-33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM0825-36 STEALTH_MICROWAVE-SM0825-36 Datasheet
89Kb / 3P
   800-2500 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-36/36H STEALTH_MICROWAVE-SM0825-36/36H Datasheet
89Kb / 3P
   800-2500 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-36H STEALTH_MICROWAVE-SM0825-36H Datasheet
89Kb / 3P
   800-2500 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - SM0825-33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM0825-40Q STEALTH_MICROWAVE-SM0825-40Q Datasheet
142Kb / 3P
   800-2500 MHz 10 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-40 STEALTH_MICROWAVE-SM0825-40 Datasheet
129Kb / 3P
   800-2500 MHz 10 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-36 STEALTH_MICROWAVE-SM0825-36 Datasheet
89Kb / 3P
   800-2500 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM2527-34HS Datasheet
93Kb / 2P
   2500-2700 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-41 STEALTH_MICROWAVE-SM2325-41 Datasheet
115Kb / 2P
   2300-2500 MHz 12 Watt Linear Power Amplifier
SM2025-44L STEALTH_MICROWAVE-SM2025-44L Datasheet
174Kb / 3P
   2000-2500 MHz 25 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM2325-34HS Datasheet
93Kb / 2P
   2300-2500 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-50 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-50 Datasheet
145Kb / 2P
   2500-2700 MHz 100 Watt Linear Power Amplifier
SM2325-37H STEALTH_MICROWAVE-SM2325-37H Datasheet
80Kb / 2P
   2300-2500 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM2527-37HS Datasheet
66Kb / 2P
   2500-2700 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com