công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM0822-39 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Stealth Microwave, Inc.

tên linh kiện SM0822-39
Giải thích chi tiết về linh kiện  800-2200 MHz 8 Watt Linear Power Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM0822-39 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM0822-39 Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM0822-39 Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM0822-39 Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM0822-39
800-2200 MHz
8 Watt Linear Power Amplifier
FOR LAB & WIDEBAND APPLICATIONS
DIMENSIONS IN INCHES
INPUT
RF
INCORPORATED
Made in USA
RF
OUTPUT
GND
+12VDC
ON/OFF
FWD
DIMENSIONS WITH
HEATSINK


Số phần tương tự - SM0822-39

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMETHERM Circuit Protec...
SM08223410 AMETHERM-SM08223410 Datasheet
94Kb / 1P
   Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
More results

Mô tả tương tự - SM0822-39

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM2225-37RY3 STEALTH_MICROWAVE-SM2225-37RY3 Datasheet
40Kb / 2P
   2200-2500 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM1822-44 STEALTH_MICROWAVE-SM1822-44 Datasheet
129Kb / 3P
   1800-2200 MHz 25 Watt Linear Power Amplifier
SM04522-36 STEALTH_MICROWAVE-SM04522-36 Datasheet
96Kb / 3P
   450-2200 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM2022-37RY4 STEALTH_MICROWAVE-SM2022-37RY4 Datasheet
89Kb / 2P
   2000-2200 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM2022-50L STEALTH_MICROWAVE-SM2022-50L Datasheet
160Kb / 2P
   2000-2200 MHz 100 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-40Q STEALTH_MICROWAVE-SM0825-40Q Datasheet
142Kb / 3P
   800-2500 MHz 10 Watt Linear Power Amplifier
SM08096-37 STEALTH_MICROWAVE-SM08096-37 Datasheet
93Kb / 2P
   800-960 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-33 STEALTH_MICROWAVE-SM0825-33 Datasheet
424Kb / 4P
   800-2500 MHz 2 Watt Linear Power Amplifier
SM0825-40 STEALTH_MICROWAVE-SM0825-40 Datasheet
129Kb / 3P
   800-2500 MHz 10 Watt Linear Power Amplifier
SM04080-36HS STEALTH_MICROWAVE-SM04080-36HS Datasheet
94Kb / 3P
   400-800 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com