công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM0520-36 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

tên linh kiện SM0520-36
Giải thích chi tiết về linh kiện  500-2000 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
Trang chủ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM0520-36 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM0520-36 Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM0520-36 Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM0520-36 Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM0520-36/36H
500-2000 MHz
4 Watt Linear Power Amplifier
FOR LAB & WIDEBAND APPLICATIONS
Specifications subject to change without notice.
Pin
Description
Values
RF Input
Input Connector (SMA Female)
+18 dBm typ. for -36, +3 dBm typ. for -36H
RF Output
Output Connector (SMA Female)
+ 36 dBm @ P1dB
GND
Ground Turret
---
+12VDC
DC Input Voltage
+ 12 Volts @ 1.9 Amperes
On/Off
TTL Logic On/Off
0 Volts = Off, +5 Volts = On


Số phần tương tự - SM0520-36

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM0520FL SECOS-SM0520FL Datasheet
272Kb / 3P
   0.5 A Glass Passivated Surface Mount Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SM0520-36

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM2023-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM2023-34HS Datasheet
94Kb / 2P
   2000-2300 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM2023-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM2023-37HS Datasheet
116Kb / 2P
   2000-2300 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM2040-37 STEALTH_MICROWAVE-SM2040-37 Datasheet
140Kb / 3P
   2000-4000 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM2025-44L STEALTH_MICROWAVE-SM2025-44L Datasheet
174Kb / 3P
   2000-2500 MHz 25 Watt Linear Power Amplifier
SM1720-41L STEALTH_MICROWAVE-SM1720-41L Datasheet
104Kb / 2P
   1700-2000 MHz 12 Watt Linear Power Amplifier
SM1720-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM1720-37HS Datasheet
89Kb / 3P
   1700-2000 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM2023-37H STEALTH_MICROWAVE-SM2023-37H Datasheet
89Kb / 2P
   2000-2300 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM2040-37H STEALTH_MICROWAVE-SM2040-37H Datasheet
91Kb / 3P
   2000-4000 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM1720-37H STEALTH_MICROWAVE-SM1720-37H Datasheet
93Kb / 2P
   1700-2000 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM1720-50L STEALTH_MICROWAVE-SM1720-50L Datasheet
150Kb / 3P
   1700-2000 MHz 100 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com