công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBD6100LT1G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBD6100LT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Dual Switching Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBD6100LT1G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  LMBD6100LT1G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBD6100LT1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBD6100LT1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBD6100LT1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBD6100LT1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
2/3
Notes: 1. A 2.0 k
Ω variable resistor adjusted for a Forward Current (I
F ) of 10mA.
Notes: 2. Input pulse is adjusted so I
R(peak) is equal to 10mA.
Notes: 3. t
p » t rr
Figure 1. Recovery Time Equivalent Test Circuit
+10 V
2.0 k
820
100
µH
0.1
µF
DUT
0.1
µF
50
Ω OUTPUT
PULSE
GENERATOR
t
r
50
Ω INPUT
SAMPLING
OSCILLOSCOPE
t
p
t
10%
90%
I
F
I
R
t
rr
t
i
R(REC) = 1.0 mA
OUTPUT PULSE
(I
F = I R = 10 mA; MEASURED
at i
R(REC) = 1.0 mA)
INPUTSIGNAL
I
F
V
R
LMBD6100LT1G
10
1.0
0.1
0.01
0.001
010
20
30
40
50
100
10
1.0
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
V R , REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 3. Leakage Current
V F , FORWARD VOLTAGE (VOLTS)
Figure 2. Forward Voltage
T A= –40°C
TA = 85°C
T A = 25°C
T A =125°C
T A =150°C
T A =85°C
T A =55°C
T A =25°C
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0
2.0
4.0
6.0
8.0
V R , REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 4. Capacitance
CURVES APPLICABLE TO EACH CATHODE


Số phần tương tự - LMBD6100LT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBD6050LT1G LRC-LMBD6050LT1G Datasheet
87Kb / 3P
   Switching Diode
More results

Mô tả tương tự - LMBD6100LT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
BAV170LT1 LRC-BAV170LT1 Datasheet
38Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diode
BAV74LT1 LRC-BAV74LT1 Datasheet
46Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diode
logo
Micro Commercial Compon...
MMBD6100 MCC-MMBD6100 Datasheet
290Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diode
logo
Motorola, Inc
BAV74LT1 MOTOROLA-BAV74LT1 Datasheet
72Kb / 4P
   Monolithic Dual Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAV74LT1G ONSEMI-BAV74LT1G Datasheet
122Kb / 3P
   Monolithic Dual Switching Diode
August, 2009 ??Rev. 5
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBD2836G ZOWIE-MMBD2836G Datasheet
44Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diode
MMBD2836 ZOWIE-MMBD2836 Datasheet
49Kb / 2P
   MONOLITHIC DUAL SWITCHING DIODE
logo
Leshan Radio Company
LBAV70TT1G LRC-LBAV70TT1G_15 Datasheet
125Kb / 3P
   Monolithic Dual Switching Diode
LBAW56DW1T1G LRC-LBAW56DW1T1G_15 Datasheet
165Kb / 3P
   Monolithic Dual Switching Diode
logo
ON Semiconductor
MMBD6100LT1G ONSEMI-MMBD6100LT1G Datasheet
89Kb / 3P
   Monolithic Dual Switching Diode
October, 2016 ??Rev. 4
logo
Leshan Radio Company
BAW156LT1 LRC-BAW156LT1 Datasheet
38Kb / 2P
   Monolithic Dual Switching Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com