công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LV14A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74LV14A
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74LV14A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button 74LV14A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74LV14A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74LV14A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74LV14A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74LV14A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74LV14A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74LV14A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 74LV14A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 74LV14A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDS006C – FEBRUARY 1996 – REVISED AUGUST 2000
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DGV (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
24 PINS SHOWN
14
3,70
3,50
4,90
5,10
20
DIM
PINS **
4073251/E 08/00
1,20 MAX
Seating Plane
0,05
0,15
0,25
0,50
0,75
0,23
0,13
112
24
13
4,30
4,50
0,16 NOM
Gage Plane
A
7,90
7,70
38
24
16
4,90
5,10
3,70
3,50
A MAX
A MIN
6,60
6,20
11,20
11,40
56
9,60
9,80
48
0,08
M
0,07
0,40
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.
D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153
14/16/20/56 Pins – MO-194


Số phần tương tự - 74LV14A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
74LV14A DIODES-74LV14A Datasheet
285Kb / 9P
   HEX INVERTERS WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV14A NEXPERIA-74LV14A Datasheet
239Kb / 13P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 4 - 29 April 2021
74LV14ABZ NEXPERIA-74LV14ABZ Datasheet
239Kb / 13P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 4 - 29 April 2021
74LV14APW NEXPERIA-74LV14APW Datasheet
239Kb / 13P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 4 - 29 April 2021
logo
Diodes Incorporated
74LV14AS14 DIODES-74LV14AS14 Datasheet
285Kb / 9P
   HEX INVERTERS WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74LV14A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LVC14 HITACHI-HD74LVC14 Datasheet
36Kb / 8P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
logo
Renesas Technology Corp
HD74LVC14 RENESAS-HD74LVC14 Datasheet
193Kb / 6P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
logo
Texas Instruments
SN54HC14 TI-SN54HC14 Datasheet
77Kb / 15P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Unisonic Technologies
U74AHC14 UTC-U74AHC14_15 Datasheet
182Kb / 5P
   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC14FH HITACHI-HD74HC14FH Datasheet
44Kb / 8P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
logo
Texas Instruments
SN54LV14 TI-SN54LV14 Datasheet
117Kb / 6P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN54HCT14 TI-SN54HCT14_08 Datasheet
686Kb / 19P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN54HCT14 TI-SN54HCT14_07 Datasheet
562Kb / 20P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Unisonic Technologies
U74LVC14A UTC-U74LVC14A Datasheet
170Kb / 5P
   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC14B RENESAS-RD74LVC14B Datasheet
64Kb / 7P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com