công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FWS-D10021005 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - JDS Uniphase Corporation

tên linh kiện FWS-D10021005
Giải thích chi tiết về linh kiện  1510/1550 and 1550/1625 nm Filter Wavelength Division Multiplexers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JDSU [JDS Uniphase Corporation]
Trang chủ  http://www.jdsu.com/index.html
Logo JDSU - JDS Uniphase Corporation

FWS-D10021005 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - JDS Uniphase Corporation

  FWS-D10021005 Datasheet HTML 1Page - JDS Uniphase Corporation FWS-D10021005 Datasheet HTML 2Page - JDS Uniphase Corporation FWS-D10021005 Datasheet HTML 3Page - JDS Uniphase Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
NORTH AMERICA
: 800 498-JDSU (5378)
WEBSITE
: www.jdsu.com
WORLDWIDE
: +800 5378-JDSU
Ordering Information
For more information on this or other products and their availability, please contact your local JDSU account manager or
JDSU directly at 1-800-498-JDSU (5378) in North America and +800-5378-JDSU worldwide or via e-mail at
customer.service@jdsu.com.
Sample: FWS-D10010000
Code
Fiber Type
1
250 µm fiber
2
900 µm fiber
Code
Wavelength
D1
Pass 1510/Reflect 1550 (for 1510/1550nm)
D2
Pass 1550/Reflect 1510 (for 1510/1550nm)
E1
Pass 1625/Reflect 1550 (for 1550/1625nm)
E2
Pass 1550/Reflect 1625 (for 1550/1625nm)
FWS-
1510/1550 AND 1550/1625 NM
FILTER WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXERS
Code
Connector1,2
0
No connector
1FC/SPC
2
FC/APC
3
SC/SPC
4
SC/APC
5ST
6
LC/SPC
00
00
1. Connectors available only with 900 µm fiber option.
2. Other connectors available upon request.
Code
Package
0
Standard
1
Miniature
Product specifications and descriptions in this document subject to change without notice. © 2008 JDS Uniphase Corporation 21021906 003 0708 WDMFILTER15101625.DS.CC.AE
July 2008
SMF-28 is a registered trademark of Corning Incorporated. Telcordia is a registered trademark of Telcordia Technologies Incorporated.


Số phần tương tự - FWS-D10021005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
FWS-10A20F COOPER-FWS-10A20F Datasheet
1Mb / 21P
   Ferrule fuses
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
FWS-1203.3 POWER-SYSTEMS-FWS-1203.3 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWS-1205 POWER-SYSTEMS-FWS-1205 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWS-1209 POWER-SYSTEMS-FWS-1209 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWS-1212 POWER-SYSTEMS-FWS-1212 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - FWS-D10021005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
JDS Uniphase Corporatio...
FWS-F00110000 JDSU-FWS-F00110000 Datasheet
141Kb / 3P
   1550/1590 nm Filter Wavelength Division Multiplexers
FWS-3P5R3P100 JDSU-FWS-3P5R3P100 Datasheet
126Kb / 3P
   1310/15501590 nm Filter Wavelength Division Multiplexers
FWS-A00110000 JDSU-FWS-A00110000 Datasheet
135Kb / 3P
   1480/15501590 nm Filter Wavelength Division Multiplexers
WDM-D13150001 JDSU-WDM-D13150001 Datasheet
148Kb / 3P
   1310/1550 Wavelength Division Multiplexer (WDM) Dual Line Filter
FWS-360S31000 JDSU-FWS-360S31000 Datasheet
156Kb / 3P
   1536/1554 nm 3-Port Bandpass Wavelength Division Multiplexers
logo
List of Unclassifed Man...
FL-5100S ETC1-FL-5100S Datasheet
108Kb / 2P
   1550 nm LASER DIODES
logo
Zarlink Semiconductor I...
ZL60009 ZARLINK-ZL60009 Datasheet
176Kb / 7P
   PIN/Preamp 1300 nm-1550 nm
logo
JDS Uniphase Corporatio...
CT2-NI1LATD31C JDSU-CT2-NI1LATD31C Datasheet
205Kb / 8P
   OC-3 SFP Transceiver (1310 nm and 1550 nm)
logo
Emcore Corporation
6000-0D0111001 EMCORE-6000-0D0111001 Datasheet
595Kb / 7P
   1550 nm Externally Modulated Transmitter
logo
Agere Systems
3970 AGERE-3970 Datasheet
121Kb / 6P
   3970-Type 1550 nm Transmitter
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com