công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM200-01-4 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Finisar Corporation.

tên linh kiện DM200-01-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  10Gb/s 200km Telecom CMLTM 13pin-GPO Butterfly Transmitter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FINISAR [Finisar Corporation.]
Trang chủ  http://www.finisar.com/home.php
Logo FINISAR - Finisar Corporation.

DM200-01-4 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Finisar Corporation.

Back Button DM200-01-4 Datasheet HTML 2Page - Finisar Corporation. DM200-01-4 Datasheet HTML 3Page - Finisar Corporation. DM200-01-4 Datasheet HTML 4Page - Finisar Corporation. DM200-01-4 Datasheet HTML 5Page - Finisar Corporation. DM200-01-4 Datasheet HTML 6Page - Finisar Corporation. DM200-01-4 Datasheet HTML 7Page - Finisar Corporation. DM200-01-4 Datasheet HTML 8Page - Finisar Corporation. DM200-01-4 Datasheet HTML 9Page - Finisar Corporation. DM200-01-4 Datasheet HTML 10Page - Finisar Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
DM200-01-3/4 CML
TM Butterfly Transmitter Product Specification – May 2007
F i n i s a r
©
Finisar Corporation –24-May-07
Rev_A
Page 10
X. Revision History
Revision
Date
Description
A
24-May-2007
Document created.
XI. For More Information
Finisar Corporation
1389 Moffett Park Drive
Sunnyvale, CA 94089-1133
Tel. 1-408-548-1000
Fax 1-408-541-6138
sales@finisar.com
www.finisar.com


Số phần tương tự - DM200-01-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Finisar Corporation.
DM200-01-4-9470-0-LC FINISAR-DM200-01-4-9470-0-LC Datasheet
263Kb / 10P
   10Gb/s 200km Telecom CML 13pin-GPO Butterfly Transmitter
More results

Mô tả tương tự - DM200-01-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Finisar Corporation.
DM200-01-0 FINISAR-DM200-01-0 Datasheet
262Kb / 10P
   10Gb/s 200km Telecom CMLTM 13pin-GPO Butterfly Transmitter
DM80-01-0 FINISAR-DM80-01-0 Datasheet
263Kb / 10P
   10Gb/s 120km Telecom CMLTM 13pin-GPO Butterfly Transmitter
DM200-01-4-9470-0-LC FINISAR-DM200-01-4-9470-0-LC Datasheet
263Kb / 10P
   10Gb/s 200km Telecom CML 13pin-GPO Butterfly Transmitter
DM80-01-3 FINISAR-DM80-01-3 Datasheet
263Kb / 10P
   10Gb/s 120km Telecom CML 13pin-GPO Butterfly Transmitter
DM200-02-0 FINISAR-DM200-02-0 Datasheet
231Kb / 10P
   10Gb/s 200km Telecom CMLTM Transmitter Optical Sub-Assembly (TOSA)
DM80-02-0 FINISAR-DM80-02-0 Datasheet
231Kb / 10P
   10Gb/s 120km Telecom CMLTM Transmitter Optical Sub-Assembly (TOSA)
logo
Bookham, Inc.
EML10ZCA BOOKHAM-EML10ZCA Datasheet
365Kb / 8P
   10Gb/s EA Modulator and DFB Laser with GPO RF Connector
EML10WCB BOOKHAM-EML10WCB Datasheet
521Kb / 9P
   10Gb/s DWDM EA Modulator and DFB Laser with GPO RF Connector
EML10WCA BOOKHAM-EML10WCA Datasheet
398Kb / 9P
   10Gb/s DWDM EA Modulator and DFB Laser with GPO RF Connector
MT10EW BOOKHAM-MT10EW Datasheet
547Kb / 10P
   24 PIN 10Gb/s Long Reach DWDM Serial Transmitter Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com