công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FINF050-100CLA1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Finisar Corporation.

tên linh kiện FINF050-100CLA1
Giải thích chi tiết về linh kiện  50GHz Interleaver
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FINISAR [Finisar Corporation.]
Trang chủ  http://www.finisar.com/home.php
Logo FINISAR - Finisar Corporation.

FINF050-100CLA1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Finisar Corporation.

  FINF050-100CLA1 Datasheet HTML 1Page - Finisar Corporation. FINF050-100CLA1 Datasheet HTML 2Page - Finisar Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
F i n i s a r
Package Dimensions: (Unit: mm)
Package-1
Package-2
16.0
7.4
Definition of the Optical Parameters:
Ordering Information
Part Number Description
FINF050-100CLA1
50/100GHZ interleaver, C band, package size 113.5mmx18mmx14mm, SC/PC connector
FINF050-100CLA2
50/100GHZ interleaver, C band, package size 113.5mmx18mmx14mm, LC/PC connector
FINF050-100CLB1
50/100GHZ interleaver, C band, package size 120mmx90mmx16mm, SC/PC connector
FINF050-100CLB2
50/100GHZ interleaver, C band, package size 120mmx90mmx16mm, LC/PC connector
Finisar Shanghai Inc.
No. 66 Huiqing Rd., East Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai,
China 201201
Main: +86-21-38559200
Fax: +86-21-68919894
Website: www.finisar.com
Finisar Corporation
1308 Moffett Park Drive, Sunnyvale, CA 94089-1133, USA
Main: (408) 548-1000 Fax: (408)543-0083
Email: sales@finisar.com
Website: www.finisar.com
Jan. 09 Rev. E


Số phần tương tự - FINF050-100CLA1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schurter Inc.
FIN SCHURTER-FIN Datasheet
399Kb / 2P
   Shock-Safe Fuseholder, 5 x 20 mm, Slot, IP 67
logo
Quelighting Corp
FIN-RB-25 QUELIGHTING-FIN-RB-25 Datasheet
651Kb / 1P
   Grow LED Light - Ultra thin for Container farming : 25W or 50W
FIN-RB-50 QUELIGHTING-FIN-RB-50 Datasheet
651Kb / 1P
   Grow LED Light - Ultra thin for Container farming : 25W or 50W
FIN-RBW-25 QUELIGHTING-FIN-RBW-25 Datasheet
651Kb / 1P
   Grow LED Light - Ultra thin for Container farming : 25W or 50W
FIN-RBW-50 QUELIGHTING-FIN-RBW-50 Datasheet
651Kb / 1P
   Grow LED Light - Ultra thin for Container farming : 25W or 50W
More results

Mô tả tương tự - FINF050-100CLA1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPLINK Communications I...
CFOI050100CE111 OPLINK-CFOI050100CE111 Datasheet
238Kb / 2P
   50GHz Compact Fiber Optical Interleaver
CFOI050 OPLINK-CFOI050 Datasheet
347Kb / 2P
   50GHz Compact Fiber Optical Interleaver
CFOI050-S0004 OPLINK-CFOI050-S0004 Datasheet
347Kb / 2P
   Green 50GHz Compact Fiber Optical Interleaver
CFOI100 OPLINK-CFOI100 Datasheet
200Kb / 2P
   Optical Interleaver
logo
Bookham, Inc.
TF0501553329 BOOKHAM-TF0501553329 Datasheet
433Kb / 3P
   50GHz WDM Filter Chips
logo
OPLINK Communications I...
CFOI100 OPLINK-CFOI100 Datasheet
231Kb / 2P
   100GHz Compact Fiber Optical Interleaver
CFOI100-S0005 OPLINK-CFOI100-S0005 Datasheet
218Kb / 2P
   100GHz Compact Fiber Optical Interleaver
logo
Marki Microwave
MEQ10-50AU MARKIMICROWAVE-MEQ10-50AU Datasheet
284Kb / 6P
   Passive GaAs MMIC 50GHz Equalizer
logo
OPLINK Communications I...
CFOI025 OPLINK-CFOI025 Datasheet
192Kb / 2P
   25GHz Compact Fiber Optical Interleaver
logo
Microsemi Corporation
UA2V50HM MICROSEMI-UA2V50HM Datasheet
514Kb / 4P
   2 - 50GHz High Gain Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com