công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM363FG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Cooper Bussmann, Inc.

tên linh kiện SM363FG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Safety Module fused disconnect switch
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Trang chủ  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.

SM363FG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Cooper Bussmann, Inc.

Back Button SM363FG Datasheet HTML 4Page - Cooper Bussmann, Inc. SM363FG Datasheet HTML 5Page - Cooper Bussmann, Inc. SM363FG Datasheet HTML 6Page - Cooper Bussmann, Inc. SM363FG Datasheet HTML 7Page - Cooper Bussmann, Inc. SM363FG Datasheet HTML 8Page - Cooper Bussmann, Inc. SM363FG Datasheet HTML 9Page - Cooper Bussmann, Inc. SM363FG Datasheet HTML 10Page - Cooper Bussmann, Inc. SM363FG Datasheet HTML 11Page - Cooper Bussmann, Inc. SM363FG Datasheet HTML 12Page - Cooper Bussmann, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
For product data sheets, visit www.cooperbussmann.com/products/datasheet.asp
314
Disconnects
Overview for compact series fusible disconnect switches
CFD60J3
FD400J3
Agency Information:
UL listed, CSA certified, IEC rated, CE marked.
Catalog Numbers
3-pole
CFD30CC3
CFD30J3
CFD60J3
CFD100J3
FD200J3
FD400J3
FD600J3
FD800L3
General Purpose
Amp Ratings
A
30
30
60
100
200
400
600
800
Approvals(1)
2-pole
N/A
N/A
N/A
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
3-pole
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
4-pole
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
UL98 & IEC
Technical Ratings
(UL,CSA)
Max operating voltage
V
600
600
600
600
600
600
600
600
Max horsepower rating
Three phase
200-208V
hp
5/7.5
5/7.5
15
25
50
100/125
150
200
240V
hp
7.5
7.5
15
30
60
125
200
250
480V
hp
15
15
30
60
125
250
400
500
600V
hp
20
20
50
75
150
350
500
600
Single phase
120V
hp
2
2
240V
hp
3
3
UL fuse class
CC
JJJJ,T
J,T
J,T
L
Short-circuit rating with fuses
kA
200
200
200
200
200
200
200
200
UL fuse size
A
30
30
60
100
200
400
600
800
UL fuse type
J/CC
J
J/T
J/T
J/T
J/T
J/T
L
Technical Ratings (IEC)
Rated insulation and operational
voltage. ac20 and dc20(2)
1000
1000
750
750
1000
1000
1000
1000
Rated thermal current, Ith
ac 20/dc 20
open
A
32
32
63
125
250
400
630
800
ac 20/dc 20
enclosed
A
32
32
63
125
250
400
600
720
ac 21A
≤500V
A
32
32
63
125
250
400
630
800
≤690V
A
32
32
63
125
250
400
630
800
Rated operational power ac 23
400/415V
kW
14/15
14/15
30
80/90
132/140
210/230
315/340
350/380
690V
kW
25
25
60
132
230
330
540
600
Physical Characteristics
Weight
3-pole switch
lb
1.54
1.54
2.86
3.30
15.21
17.2
37.48
37.48
4-pole
lb
1.98
1.98
3.52
3.96
17.4
19.4
46.3
46.3
Dimension
3-pole
H in
3.82
3.82
3.94
5.66
7.87
7.87
11.42
11.42
W in
4.17
4.17
5.63
7.06
10.31
11.22
14.69
14.69
D in
4.21
4.21
5.04
5.09
7.83
8.11
9.21
9.21
(1) UL listed switches are also CSA certified
(2) 1000V IEC 408
CFD30CC3 to FD800L3
CFD100J3


Số phần tương tự - SM363FG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SM363J ETC1-SM363J Datasheet
34Kb / 1P
   R. F. Molded Chokes
More results

Mô tả tương tự - SM363FG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
TPM-3 COOPER-TPM-3 Datasheet
442Kb / 4P
   Telpower짰 Miniature Fused Disconnect Switch
TPC-8 COOPER-TPC-8 Datasheet
361Kb / 7P
   Telpower Compact Fused Disconnect Switch
CCD-3-30 COOPER-CCD-3-30 Datasheet
358Kb / 3P
   switch non-fused Compact Circuit Disconnect
BDS210 COOPER-BDS210 Datasheet
85Kb / 2P
   Disconnect Switch
CCP-1-30CC COOPER-CCP-1-30CC Datasheet
2Mb / 12P
   Compact Circuit Protector DIN-Rail fused disconnect switches
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-IER1-ACTUATOR1-S PF-VAZ-IER1-ACTUATOR1-S Datasheet
184Kb / 1P
   Safety Switch
VAZ-IER2-ACTUATOR2-S PF-VAZ-IER2-ACTUATOR2-S Datasheet
171Kb / 1P
   Safety Switch
logo
List of Unclassifed Man...
H365NR ETC2-H365NR Datasheet
90Kb / 1P
   Safety Switch
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAA-1E-IEI3-READER1-S-V31 PF-VAA-1E-IEI3-READER1-S-V31 Datasheet
149Kb / 1P
   Safety Switch
VAA-2E-IM1-J-S-V1 PF-VAA-2E-IM1-J-S-V1 Datasheet
228Kb / 2P
   Safety Switch
2019-01-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com