công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHCT157NSR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AHCT157NSR
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHCT157NSR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHCT157NSR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHCT157NSR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHCT157NSR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHCT157NSR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHCT157NSR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHCT157NSR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AHCT157NSR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AHCT157NSR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74AHCT157NSR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO002E – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
4040065 /E 12/01
28 PINS SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,55
0,95
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
0,09
0,25
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150


Số phần tương tự - SN74AHCT157NSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHCT157NSR TI-SN74AHCT157NSR Datasheet
561Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN74AHCT157NSR TI-SN74AHCT157NSR Datasheet
591Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN74AHCT157NSRE4 TI-SN74AHCT157NSRE4 Datasheet
561Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN74AHCT157NSRE4 TI-SN74AHCT157NSRE4 Datasheet
591Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN74AHCT157NSRG4 TI-SN74AHCT157NSRG4 Datasheet
561Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
More results

Mô tả tương tự - SN74AHCT157NSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74S257J TI1-SN74S257J Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
Unisonic Technologies
U74LVC157 UTC-U74LVC157_15 Datasheet
204Kb / 6P
   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS / MULTIPLEXERS
logo
Texas Instruments
SN54AHC157 TI1-SN54AHC157_15 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN54AHCT158 TI1-SN54AHCT158_15 Datasheet
633Kb / 15P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
CD54AC157 TI-CD54AC157_07 Datasheet
480Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
Unisonic Technologies
U74LVC157 UTC-U74LVC157 Datasheet
192Kb / 6P
   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
Texas Instruments
SN54HCT157 TI-SN54HCT157_07 Datasheet
342Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
Unisonic Technologies
U74AHC158 UTC-U74AHC158 Datasheet
219Kb / 6P
   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
logo
Texas Instruments
SN74LV157 TI-SN74LV157 Datasheet
357Kb / 15P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2 LINE TO 1 LINE DATA SELECTORS / MULTIPLEXERS
SN54HC157 TI-SN54HC157 Datasheet
515Kb / 15P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
SN54AHC158 TI-SN54AHC158 Datasheet
116Kb / 7P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com