công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC08PWR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC08PWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHC08PWR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHC08PWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC08PWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC08PWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC08PWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHC08PWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHC08PWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AHC08PWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AHC08PWR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74AHC08PWR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDS006C – FEBRUARY 1996 – REVISED AUGUST 2000
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DGV (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
24 PINS SHOWN
14
3,70
3,50
4,90
5,10
20
DIM
PINS **
4073251/E 08/00
1,20 MAX
Seating Plane
0,05
0,15
0,25
0,50
0,75
0,23
0,13
112
24
13
4,30
4,50
0,16 NOM
Gage Plane
A
7,90
7,70
38
24
16
4,90
5,10
3,70
3,50
A MAX
A MIN
6,60
6,20
11,20
11,40
56
9,60
9,80
48
0,08
M
0,07
0,40
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.
D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153
14/16/20/56 Pins – MO-194


Số phần tương tự - SN74AHC08PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC08PWR TI-SN74AHC08PWR Datasheet
771Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN74AHC08PWR TI1-SN74AHC08PWR Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Quadruple 2-Input Positive-AND Gates
SN74AHC08PWR TI-SN74AHC08PWR Datasheet
2Mb / 39P
[Old version datasheet]   SNx4AHC08 Quadruple 2-Input Positive-AND Gates
REVISED JUNE 2023
SN74AHC08PWRE4 TI-SN74AHC08PWRE4 Datasheet
771Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN74AHC08PWRE4 TI1-SN74AHC08PWRE4 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Quadruple 2-Input Positive-AND Gates
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC08PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54HC08 TI-SN54HC08 Datasheet
77Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54LVC08A TI-SN54LVC08A Datasheet
111Kb / 8P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54AHCT08 TI-SN54AHCT08_10 Datasheet
900Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN5408 TI-SN5408 Datasheet
625Kb / 16P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
CD54ACT08 TI-CD54ACT08 Datasheet
302Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54AHC08 TI-SN54AHC08_10 Datasheet
771Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54ACT08 TI-SN54ACT08_10 Datasheet
658Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
SN54LVC08A TI1-SN54LVC08A_17 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Quadruple 2-Input Positive-AND Gates
CD54ACT08 TI1-CD54ACT08_14 Datasheet
871Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
logo
Renesas Technology Corp
HD74LS08 RENESAS-HD74LS08 Datasheet
65Kb / 6P
   Quadruple 2-Input Positive AND Gates
logo
Texas Instruments
SN5408 TI-SN5408_07 Datasheet
766Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com