công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M4S4S4ME4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - XP Power Limited

tên linh kiện M4S4S4ME4
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC-DC Power Supplies
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XPPOWER [XP Power Limited]
Trang chủ  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited

M4S4S4ME4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - XP Power Limited

  M4S4S4ME4 Datasheet HTML 1Page - XP Power Limited M4S4S4ME4 Datasheet HTML 2Page - XP Power Limited M4S4S4ME4 Datasheet HTML 3Page - XP Power Limited M4S4S4ME4 Datasheet HTML 4Page - XP Power Limited M4S4S4ME4 Datasheet HTML 5Page - XP Power Limited M4S4S4ME4 Datasheet HTML 6Page - XP Power Limited M4S4S4ME4 Datasheet HTML 7Page - XP Power Limited M4S4S4ME4 Datasheet HTML 8Page - XP Power Limited M4S4S4ME4 Datasheet HTML 9Page - XP Power Limited Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
LP
Preconfigured Models - Industrial
Output
Power Max
Output 1
Output 2
Output 3
Output 4
Industrial Version
Model Number
250 W
5.0 V @ 50 A
P3S3FE3
12.0 V @ 20 A
P3S4FE3
24.0 V @ 10 A
P3S6FE3
48.0 V @
5 A
P3S9FE3
350 W
5.0 V @ 50 A
5.0 V @ 50 A
P4S3S3FE4
12.0 V @ 20 A
12.0 V @ 20 A
P4S4S4FE4
5.0 V @ 50 A
3.3 V @ 40 A
12.0 V (4.8-16.0 V) @ 4 A
P4S3U6FE4
5.0 V @ 50 A
12.0 V @ 10 A
12.0 V (4.8-16.0 V) @ 4 A
5.0 V (4.8-16.0 V) @ 4.0 A
P4S3T6FE4
450 W
12.0 V @ 20 A
12.0 V @ 20 A
P5S4S4FE5
5.0 V @ 50 A
3.3 V @ 40 A
12.0 V (4.8-16.0 V) @ 4 A
P5S3U6FE5
5.0 V @ 50 A
12.0 V @ 10 A
12.0 V (4.8-16.0 V) @ 4 A
5.0 V (4.8-16.0 V) @ 4.0 A
P5S3T6FE5
3.3 V @ 40 A
5.0 V @ 40 A
12.0 V (4.8-16.0 V) @ 4 A
24.0 V (19.0-28.0 V) @ 2.5 A
P5U4U6FE5
Model Number Example - Industrial (P) Versions
P3
S3
T1
FE3
01
Chassis Power
Module Position 2
Module Position 1
Fan Assembly Style
Parallel Option
Choose the chassis code first:
P3 = 250 W Chassis
P4 = 350 W Chassis
P5 = 450 W Chassis
Add any
or
module
e.g. S3 = Single 5 V
Add any
or
module
e.g. T1 = Triple 5 V/12 V/12 V
Add fan cover assembly.
e.g. FE3 = End fan assembly
for 250 W chassis
Leave blank for open U-channel
Add parallel option if required
2 x S module 1.8-15 V = 01
2 x S module 24-48 V = 02
Leave blank if not required
P3 Model
FE(x) End Fan
Screw terminal AC connections
NOTE:
Model number format and module position may change dependent on module configuration chosen.
Connector kits available. Order part number LP CONN KIT.
Fan Assemblies
Alternative fan assemblies are available. Consult sales for details.
FTx Top Fan. Molex header AC connections
End Fan. IEC AC connections


Số phần tương tự - M4S4S4ME4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DB Lectro Inc
M4S48H DBLECTRO-M4S48H Datasheet
149Kb / 2P
   DIL Pitch Terminals High Sensitivity Relay
M4S48HA DBLECTRO-M4S48HA Datasheet
149Kb / 2P
   DIL Pitch Terminals High Sensitivity Relay
M4S48HAW DBLECTRO-M4S48HAW Datasheet
149Kb / 2P
   DIL Pitch Terminals High Sensitivity Relay
M4S48HW DBLECTRO-M4S48HW Datasheet
149Kb / 2P
   DIL Pitch Terminals High Sensitivity Relay
More results

Mô tả tương tự - M4S4S4ME4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XP Power Limited
DRS80US12 XPPOWER-DRS80US12 Datasheet
70Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
ECM40US05 XPPOWER-ECM40US05 Datasheet
175Kb / 4P
   AC-DC Power Supplies
SMR800PS12 XPPOWER-SMR800PS12 Datasheet
262Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
AMD150PS12 XPPOWER-AMD150PS12 Datasheet
68Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
AMM120PS12 XPPOWER-AMM120PS12 Datasheet
70Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
DNR05US05 XPPOWER-DNR05US05 Datasheet
144Kb / 4P
   AC-DC Power Supplies
PBM300PS03-C XPPOWER-PBM300PS03-C Datasheet
201Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
logo
Touchstone Semiconducto...
TIW TOUCHSTONE-TIW Datasheet
233Kb / 3P
   AC/DC Power Supplies
logo
XP Power Limited
AMM150PS12 XPPOWER-AMM150PS12 Datasheet
89Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
MCM60US12-D9 XPPOWER-MCM60US12-D9 Datasheet
79Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
JPS250PS05C XPPOWER-JPS250PS05C Datasheet
490Kb / 4P
   AC-DC Power Supplies
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com