công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M4S3S3ME4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - XP Power Limited

tên linh kiện M4S3S3ME4
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC-DC Power Supplies
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XPPOWER [XP Power Limited]
Trang chủ  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited

M4S3S3ME4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - XP Power Limited

Back Button M4S3S3ME4 Datasheet HTML 2Page - XP Power Limited M4S3S3ME4 Datasheet HTML 3Page - XP Power Limited M4S3S3ME4 Datasheet HTML 4Page - XP Power Limited M4S3S3ME4 Datasheet HTML 5Page - XP Power Limited M4S3S3ME4 Datasheet HTML 6Page - XP Power Limited M4S3S3ME4 Datasheet HTML 7Page - XP Power Limited M4S3S3ME4 Datasheet HTML 8Page - XP Power Limited M4S3S3ME4 Datasheet HTML 9Page - XP Power Limited M4S3S3ME4 Datasheet HTML 10Page - XP Power Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
ME4 Fan Assembly (M Models Only)
1.50
(38.1)
6.00 (152.4)
1.56
(39.7)
0.75
(19.1)
3.50
(88.9)
2.50
(63.5)
1.50
(38.1)
6.00 (152.4)
0.75
(19.1)
AC INPUT
3 POSITION TERMINAL BLOCK
POWER SUPPLY
OUTPUT TERMINATION AREA
11.25 (285.8)
5.00
(127.0)
2X M4-0.7 THD
0.15 (3.8) MAX. SCREW PENETRATION
4X M4-0.7 THD
0.15 (3.8) MAX. SCREW PENETRATION
M3-0.5 THD
ADDITIONAL MTG. HOLE IF REQUIRED
0.15 (3.8) MAX. SCREW PENETRATION
9.30 (236.2)
L
N
GND
AIRFLOW
LP & LP-MD
Mechanical Details 250/350 Watt M3 & M4
Notes
1.
Supplies are SEMI F47 at highline input (180-264) at 100% rated output power. Certification details available on request.
2.
Mating connector kit available. Order part number LP CONN KIT.
3.
Dimensions in inches (mm).
ME3 Fan Assembly (M Models Only)
1.50
(38.1)
5.50 (139.7)
1.56
(39.7)
0.75
(19.1)
3.50
(88.9)
2.50
(63.5)
1.50
(38.1)
5.50 (139.7)
0.75
(19.1)
AC INPUT
3 POSITION TERMINAL BLOCK
POWER SUPPLY
OUTPUT TERMINATION AREA
10.25 (260.4)
5.00
(127.0)
2X M4-0.7 THD
0.15 (3.8) MAX. SCREW PENETRATION
4X M4-0.7 THD
0.15 (3.8) MAX. SCREW PENETRATION
M3-0.5 THD
ADDITIONAL MTG. HOLE IF REQUIRED
0.15 (3.8) MAX. SCREW PENETRATION
8.30 (210.8)
L
N
GND
AIRFLOW
Weight: 2.00 lb (0.91 kg) approx
Weight: 2.16 lb (0.98 kg) approx


Số phần tương tự - M4S3S3ME4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Winchester Electronics ...
M4S32 WINCHESTER-M4S32 Datasheet
109Kb / 1P
   COMPOSITE OUTLINE ASSY
logo
DB Lectro Inc
M4S3H DBLECTRO-M4S3H Datasheet
149Kb / 2P
   DIL Pitch Terminals High Sensitivity Relay
M4S3HA DBLECTRO-M4S3HA Datasheet
149Kb / 2P
   DIL Pitch Terminals High Sensitivity Relay
M4S3HAW DBLECTRO-M4S3HAW Datasheet
149Kb / 2P
   DIL Pitch Terminals High Sensitivity Relay
M4S3HW DBLECTRO-M4S3HW Datasheet
149Kb / 2P
   DIL Pitch Terminals High Sensitivity Relay
More results

Mô tả tương tự - M4S3S3ME4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XP Power Limited
DRS80US12 XPPOWER-DRS80US12 Datasheet
70Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
ECM40US05 XPPOWER-ECM40US05 Datasheet
175Kb / 4P
   AC-DC Power Supplies
SMR800PS12 XPPOWER-SMR800PS12 Datasheet
262Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
AMD150PS12 XPPOWER-AMD150PS12 Datasheet
68Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
AMM120PS12 XPPOWER-AMM120PS12 Datasheet
70Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
DNR05US05 XPPOWER-DNR05US05 Datasheet
144Kb / 4P
   AC-DC Power Supplies
PBM300PS03-C XPPOWER-PBM300PS03-C Datasheet
201Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
logo
Touchstone Semiconducto...
TIW TOUCHSTONE-TIW Datasheet
233Kb / 3P
   AC/DC Power Supplies
logo
XP Power Limited
AMM150PS12 XPPOWER-AMM150PS12 Datasheet
89Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
MCM60US12-D9 XPPOWER-MCM60US12-D9 Datasheet
79Kb / 2P
   AC-DC Power Supplies
JPS250PS05C XPPOWER-JPS250PS05C Datasheet
490Kb / 4P
   AC-DC Power Supplies
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com