công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC05DR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC05DR
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX INVERTERS WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHC05DR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHC05DR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHC05DR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC05DR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC05DR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC05DR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHC05DR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHC05DR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AHC05DR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AHC05DR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO002E – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
4040065 /E 12/01
28 PINS SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,55
0,95
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
0,09
0,25
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150


Số phần tương tự - SN74AHC05DR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC05DR TI1-SN74AHC05DR Datasheet
704Kb / 16P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
SN74AHC05DRE4 TI1-SN74AHC05DRE4 Datasheet
704Kb / 16P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
SN74AHC05DRG4 TI1-SN74AHC05DRG4 Datasheet
704Kb / 16P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC05DR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LS05 KODENSHI-KK74LS05 Datasheet
208Kb / 4P
   Hex Inverters with Open-Drain Outputs
logo
Texas Instruments
SN54LV05A TI-SN54LV05A_07 Datasheet
468Kb / 15P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
CD74AC05M96G4 TI-CD74AC05M96G4 Datasheet
849Kb / 13P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
logo
Diodes Incorporated
74LV06A DIODES-74LV06A Datasheet
310Kb / 9P
   HEX INVERTERS WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
74LVC06A DIODES-74LVC06A Datasheet
206Kb / 10P
   HEX INVERTERS WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV05A RENESAS-HD74LV05A Datasheet
96Kb / 8P
   Hex Inverters with Open Drain Outputs
logo
Texas Instruments
SN54LV05A TI-SN54LV05A_08 Datasheet
498Kb / 15P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
logo
System Logic Semiconduc...
SL74LS05 SLS-SL74LS05 Datasheet
26Kb / 3P
   Hex Inverters with Open-Drain Outputs
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC05 HITACHI-HD74HC05 Datasheet
44Kb / 7P
   Hex Inverters (with Open Drain Outputs)
logo
Texas Instruments
SN54HC05 TI-SN54HC05 Datasheet
66Kb / 4P
[Old version datasheet]   HEX INVERTERS WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV05A RENESAS-HD74LV05A_15 Datasheet
128Kb / 10P
   Hex Inverters with Open Drain Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com