công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT32N bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ACT32N
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ACT32N bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ACT32N Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ACT32N Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ACT32N Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT32N Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT32N Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT32N Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ACT32N Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74ACT32N Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74ACT32N Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO002E – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
4040065 /E 12/01
28 PINS SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,55
0,95
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
0,09
0,25
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150


Số phần tương tự - SN74ACT32N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT32N TI1-SN74ACT32N Datasheet
977Kb / 16P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN74ACT32NE4 TI1-SN74ACT32NE4 Datasheet
977Kb / 16P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN74ACT32NSR TI1-SN74ACT32NSR Datasheet
977Kb / 16P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
More results

Mô tả tương tự - SN74ACT32N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54AHC32 TI-SN54AHC32 Datasheet
637Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN74HC32ADBR TI1-SN74HC32ADBR Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
CD54ACT32 TI1-CD54ACT32 Datasheet
871Kb / 13P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN54F32 TI-SN54F32 Datasheet
102Kb / 6P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
74ACT11032DRG4 TI-74ACT11032DRG4 Datasheet
481Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN54LVC32A TI-SN54LVC32A_10 Datasheet
789Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
logo
Unisonic Technologies
U74AHC32 UTC-U74AHC32 Datasheet
179Kb / 5P
   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
logo
Texas Instruments
SN74LS32FN TI1-SN74LS32FN Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN74LV32PWLE TI-SN74LV32PWLE Datasheet
221Kb / 10P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
SN54LVC32A TI-SN54LVC32A_07 Datasheet
813Kb / 19P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
logo
Unisonic Technologies
U74HC32 UTC-U74HC32 Datasheet
111Kb / 5P
   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR GATES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com