công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADCDS-1603 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện ADCDS-1603
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 2.3 Megapixels/Second CCD Signal Processor
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.

ADCDS-1603 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Murata Power Solutions Inc.

Back Button ADCDS-1603 Datasheet HTML 3Page - Murata Power Solutions Inc. ADCDS-1603 Datasheet HTML 4Page - Murata Power Solutions Inc. ADCDS-1603 Datasheet HTML 5Page - Murata Power Solutions Inc. ADCDS-1603 Datasheet HTML 6Page - Murata Power Solutions Inc. ADCDS-1603 Datasheet HTML 7Page - Murata Power Solutions Inc. ADCDS-1603 Datasheet HTML 8Page - Murata Power Solutions Inc. ADCDS-1603 Datasheet HTML 9Page - Murata Power Solutions Inc. ADCDS-1603 Datasheet HTML 10Page - Murata Power Solutions Inc. ADCDS-1603 Datasheet HTML 11Page - Murata Power Solutions Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
MDA_ADCDS-1603.E06 Page 9 of 11
2.3 MHz Rate
Gain = 6, A0=LO, A1=LO
2.29 LSB RMS,
12uV RMS
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
54
59
62
65
68
71
74
Output Code
2.3 MHz Rate
Gain = 1, A0=LO, A1=LO
1.64 LSB RMS,
51.1uV RMS
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
19
21
23
25
27
29
31
Output Code
ADCDS-1603 Grounded Input Histogram – 2.3 MHz Rate
ADCDS-1603 Grounded Input Histogram – 1.8 MHz Rate
1.8 MHz Rate
Gain = 1, A0=HI, A1=LO
1.55 LSB RMS,
48.3uV RMS
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
24
26
28
30
32
34
more
Output Code
1.8 MHz Rate
Gain = 6, A0=HI, A1=LO
2.07 LSB RMS,
10.8uV RMS
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
30
32
34
36
38
40
42
44
46
more
Output Code
ADCDS-1603
16-Bit, 2.3 Megapixels/Second
CCD Signal Processor
Technical enquiries email: sales@murata-ps.com, tel: +1 508 339 3000
www.murata-ps.com


Số phần tương tự - ADCDS-1603

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DATEL, Inc.
ADCDS-1603 DATEL-ADCDS-1603 Datasheet
696Kb / 15P
   16-Bit, 2.3 Megapixels/Second CCD Image Converter
ADCDS-1603-C DATEL-ADCDS-1603-C Datasheet
100Kb / 1P
   Electronic Imaging
ADCDS-1603-C DATEL-ADCDS-1603-C Datasheet
696Kb / 15P
   16-Bit, 2.3 Megapixels/Second CCD Image Converter
ADCDS-1603EX DATEL-ADCDS-1603EX Datasheet
100Kb / 1P
   Electronic Imaging
ADCDS-1603EX DATEL-ADCDS-1603EX Datasheet
696Kb / 15P
   16-Bit, 2.3 Megapixels/Second CCD Image Converter
More results

Mô tả tương tự - ADCDS-1603

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DATEL, Inc.
ADCDS-1603 DATEL-ADCDS-1603 Datasheet
696Kb / 15P
   16-Bit, 2.3 Megapixels/Second CCD Image Converter
logo
Murata Power Solutions ...
ADCDS-1410 MURATA-PS-ADCDS-1410 Datasheet
519Kb / 9P
   14-Bit, 10 Megapixels/Second, CCD Signal Processor
ADCDS-1405 MURATA-PS-ADCDS-1405 Datasheet
526Kb / 9P
   14-Bit, 5 Megapixels/Second, CCD Signal Processor
ADCDS-1403 MURATA-PS-ADCDS-1403 Datasheet
229Kb / 9P
   14-Bit, 3 Megapixels/Second Imaging Signal Processor
logo
Murata Manufacturing Co...
ADCDS-1405 MURATA-ADCDS-1405 Datasheet
248Kb / 9P
   14-Bit, 5 Megapixels/Second Imaging Signal Processor
logo
C&D Technologies
ADCDS-1403 CANDD-ADCDS-1403 Datasheet
192Kb / 9P
   14-Bit, 3 Megapixels/Second Imaging Signal Processor
logo
Holtek Semiconductor In...
HT82V16 HOLTEK-HT82V16 Datasheet
139Kb / 12P
   16-Bit CCD/CIS Analog Signal Processor
HT82V26A HOLTEK-HT82V26A_12 Datasheet
176Kb / 17P
   16-Bit CCD/CIS Analog Signal Processor
HT82V36 HOLTEK-HT82V36 Datasheet
123Kb / 10P
   16-Bit CCD/CIS Analog Signal Processor
HT82V38 HOLTEK-HT82V38 Datasheet
137Kb / 16P
   16-Bit CCD/CIS Analog Signal Processor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com