công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC-307-4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện ADC-307-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT, 125 MHz LOW POWER FLASH A/D
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.

ADC-307-4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Murata Power Solutions Inc.

  ADC-307-4 Datasheet HTML 1Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-307-4 Datasheet HTML 2Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-307-4 Datasheet HTML 3Page - Murata Power Solutions Inc. ADC-307-4 Datasheet HTML 4Page - Murata Power Solutions Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Murata Power Solutions, Inc. makes no representation that the use of its products in the circuits described herein, or the use of other
technical information contained herein, will not infringe upon existing or future patent rights. The descriptions contained herein do not imply
the granting of licenses to make, use, or sell equipment constructed in accordance therewith. Specifications are subject to change without
notice.
© 2008 Murata Power Solutions, Inc.
USA:
Mansfield (MA), Tel: (508) 339-3000, email: sales@murata-ps.com
Canada:
Toronto, Tel: (866) 740-1232, email: toronto@murata-ps.com
UK:
Milton Keynes, Tel: +44 (0)1908 615232, email: mk@murata-ps.com
France:
Montigny Le Bretonneux, Tel: +33 (0)1 34 60 01 01, email: france@murata-ps.com
Germany:
München, Tel: +49 (0)89-544334-0, email: munich@murata-ps.com
Japan:
Tokyo, Tel: 3-3779-1031, email: sales_tokyo@murata-ps.com
Osaka, Tel: 6-6354-2025, email: sales_osaka@murata-ps.com
China:
Shanghai, Tel: +86 215 027 3678, email: shanghai@murata-ps.com
Guangzhou, Tel: +86 208 221 8066, email: guangzhou@murata-ps.com
Singapore: Parkway Centre, Tel: +65 6348 9096, email: singapore@murata-ps.com
Murata Power Solutions, Inc.
11 Cabot Boulevard, Mansfield, MA 02048-1151 U.S.A.
Tel: (508) 339-3000 (800) 233-2765 Fax: (508) 339-6356
www.murata-ps.com email: sales@murata-ps.com ISO 9001 and 14001 REGISTERED
Technical enquiries email: sales@murata-ps.com, tel: +1 508 339 3000
www.murata-ps.com
02/03/09


Số phần tương tự - ADC-307-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-30720 ETC2-ADC-30720 Datasheet
109Kb / 4P
   8-Bit, 20MSPS CMOS Flash A/D
More results

Mô tả tương tự - ADC-307-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HI1396 INTERSIL-HI1396 Datasheet
86Kb / 10P
   8-Bit, 125 MSPS, Flash A/D Converter
August 1997
HI1396 INTERSIL-HI1396_00 Datasheet
674Kb / 10P
   8-Bit, 125 MSPS, Flash A/D Converter
HI1396Y INTERSIL-HI1396Y Datasheet
424Kb / 8P
   8-Bit, 125 MSPS Flash A/D Converter
April 1995
logo
Sony Corporation
CXA1396D SONY-CXA1396D Datasheet
377Kb / 22P
   8-bit 125 MSPS Flash A/D Converter
CX20116 SONY-CX20116 Datasheet
592Kb / 10P
   8 bit, 100 MHz Flash A/D Converter
logo
Murata Power Solutions ...
ADC-309 MURATA-PS-ADC-309 Datasheet
350Kb / 4P
   8-BIT, 500 MHz FLASH A/D CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
ADC-304 ETC-ADC-304 Datasheet
152Kb / 5P
   8-Bit, 20MHz, Low-Power Flash A/D Converters
logo
Hitachi Semiconductor
HA19211BP HITACHI-HA19211BP Datasheet
375Kb / 11P
   HIGH SPEED LOW POWER 8 BIT A/D FLASH CONVERTER
HA19510 HITACHI-HA19510 Datasheet
286Kb / 7P
   HIGH- SPEED, LOW-POWER 8-BIT FLASH D/A CONVERTER
logo
Nippon Precision Circui...
SM6102P NPC-SM6102P Datasheet
189Kb / 6P
   8-bit, Flash A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com