công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT827NTE4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ABT827NTE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ABT827NTE4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SN74ABT827NTE4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ABT827NTE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT827NTE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT827NTE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT827NTE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT827NTE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT827NTE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT827NTE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT827NTE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
SN54ABT827, SN74ABT827
10BIT BUFFERS/DRIVERS
WITH 3STATE OUTPUTS
SCBS159E − JANUARY 1991 − REVISED APRIL 2005
3
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
recommended operating conditions (see Note 3)
SN54ABT827
SN74ABT827
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
4.5
5.5
4.5
5.5
V
VIH
High-level input voltage
2
2
V
VIL
Low-level input voltage
0.8
0.8
V
VI
Input voltage
0
VCC
0
VCC
V
IOH
High-level output current
−24
−32
mA
IOL
Low-level output current
48
64
mA
∆t/∆v
Input transition rise or fall rate
5
5
ns/V
∆t/∆VCC
Power-up ramp rate
200
200
µs/V
TA
Operating free-air temperature
−55
125
−40
85
°C
NOTE 3: Unused inputs must be held high or low to prevent them from floating.


Số phần tương tự - SN74ABT827NTE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT827 TI1-SN74ABT827 Datasheet
896Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT827DBLE TI1-SN74ABT827DBLE Datasheet
896Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT827DBR TI1-SN74ABT827DBR Datasheet
896Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT827DW TI1-SN74ABT827DW Datasheet
896Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT827DWR TI1-SN74ABT827DWR Datasheet
896Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT827NTE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54BCT29827B TI-SN54BCT29827B Datasheet
251Kb / 9P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT827 TI1-SN54ABT827_16 Datasheet
896Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2827 TI-SN54ABT2827 Datasheet
104Kb / 6P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74BCT29828B TI1-SN74BCT29828B Datasheet
78Kb / 4P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS /DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2827 TI1-SN54ABT2827_15 Datasheet
526Kb / 12P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT11828 TI-54ACT11828 Datasheet
78Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT11827 TI-54ACT11827 Datasheet
87Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT11827 TI1-54ACT11827_09 Datasheet
100Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT11828 TI1-54ACT11828_09 Datasheet
90Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALS29827 TI-SN74ALS29827 Datasheet
80Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS AND BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com