công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT827DW bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ABT827DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74ABT827DW bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ABT827DW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT827DW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT827DW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ABT827DW Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74ABT827DW Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74ABT827DW Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74ABT827DW Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74ABT827DW Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74ABT827DW Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
MECHANICAL DATA
MPDI004 – OCTOBER 1994
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
NT (R-PDIP-T**)
PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE
4040050 / B 04/95
24 PINS SHOWN
1.425
(36,20)
1.385
0.295
(7,49)
(8,00)
0.315
(35,18)
28
PINS **
A MIN
A MAX
B MAX
B MIN
13
0.250 (6,35)
0.280 (7,11)
12
0.200 (5,08) MAX
DIM
24
1.230
(31,24)
(32,04)
1.260
0.310
(7,87)
(7,37)
0.290
B
0.125 (3,18) MIN
Seating Plane
0.010 (0,25) NOM
A
0.070 (1,78) MAX
24
1
0.015 (0,38)
0.021 (0,53)
0.020 (0,51) MIN
0.100 (2,54)
M
0.010 (0,25)
0
°–15°
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.


Số phần tương tự - SN74ABT827DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT827DW TI1-SN74ABT827DW Datasheet
896Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT827DWR TI1-SN74ABT827DWR Datasheet
896Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT827DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54BCT29827B TI-SN54BCT29827B Datasheet
251Kb / 9P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT827 TI1-SN54ABT827_16 Datasheet
896Kb / 17P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2827 TI-SN54ABT2827 Datasheet
104Kb / 6P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74BCT29828B TI1-SN74BCT29828B Datasheet
78Kb / 4P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS /DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT2827 TI1-SN54ABT2827_15 Datasheet
526Kb / 12P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT11828 TI-54ACT11828 Datasheet
78Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT11827 TI-54ACT11827 Datasheet
87Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT11827 TI1-54ACT11827_09 Datasheet
100Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
54ACT11828 TI1-54ACT11828_09 Datasheet
90Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS/BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALS29827 TI-SN74ALS29827 Datasheet
80Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUFFERS AND BUS DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com