công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SN74ABT2952APW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments |
|
SN74ABT2952APW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments |
6 / 17 page SN54ABT2952A, SN74ABT2952A OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS SCBS203D – AUGUST 1992 – REVISED JANUARY 1998 6 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1) PARAMETER FROM (INPUT) TO (OUTPUT) VCC = 5 V, TA = 25°C SN54ABT2952A SN74ABT2952A UNIT (INPUT) (OUTPUT) MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX fmax 150 150 150 MHz tPLH CLKAB or CLKBA BorA 2 3.3 5.2 2 6.3 2 5.9 ns tPHL CLKAB or CLKBA B or A 2.5 4 6.1 2.5 6.8 2.5 6.3 ns tPZH OEBA or OEAB AorB 1.5 3.2 4.7 1.5 5.7 1.5 5.6 ns tPZL OEBA or OEAB A or B 2 3.7 5.7 2 6.7 2 6.6 ns tPHZ OEBA or OEAB AorB 1.5 3.5 5.1 1.5 6.5 1.5 6.4 ns tPLZ OEBA or OEAB A or B 1.5 3.4 5.9 1.5 6.7 1.5 6.2 ns |
Số phần tương tự - SN74ABT2952APW |
|
Mô tả tương tự - SN74ABT2952APW |