công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB10-10A15 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

tên linh kiện LB10-10A15
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC-DC CONVERTER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MORNSUN [MORNSUN Science& Technology Ltd.]
Trang chủ  http://www.mornsun-power.com
Logo MORNSUN - MORNSUN Science& Technology Ltd.

LB10-10A15 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.

Back Button LB10-10A15 Datasheet HTML 2Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB10-10A15 Datasheet HTML 3Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB10-10A15 Datasheet HTML 4Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB10-10A15 Datasheet HTML 5Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB10-10A15 Datasheet HTML 6Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB10-10A15 Datasheet HTML 7Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB10-10A15 Datasheet HTML 8Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB10-10A15 Datasheet HTML 9Page - MORNSUN Science& Technology Ltd. LB10-10A15 Datasheet HTML 10Page - MORNSUN Science& Technology Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
5.3 Input Voltage vs Load Capability (LD03-00B24)
0
5
10
15
20
25
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100% 110% 120% 130% 140%
Load(%)
85VAC
80VAC
75VAC
70VAC
65VAC
60VAC
Load
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
85VAC
23.85
23.82
23.79
23.77
23.74
23.71
23.68
23.65
23.61
23.58
23.57
23.19
19.2
14.7
11
80VAC
23.83
23.82
23.82
23.83
23.82
23.82
23.81
23.81
23.81
23.8
21
18.5
15
13
10.5
75VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.82
23.82
23.81
23.77
20.29
16.65
14.02
10.98
9.39
7.04
70VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.82
23.81
23.79
19.96
16.44
13.32
11.14
8.79
65VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.82
23.82
23.8
19.6
15.67
12.46
9.57
7.65
60VAC
23.83
23.83
23.83
23.83
23.82
23.51
17.86
14.13
10.52
8.28
0


Số phần tương tự - LB10-10A15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
LB10-10A15 MORNSUN-LB10-10A15 Datasheet
658Kb / 6P
   LB series ---- is a compact size power converter offered by Mornsun.
More results

Mô tả tương tự - LB10-10A15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AME15-MJZ AIMTEC-AME15-MJZ Datasheet
505Kb / 3P
   AC-DC / DC-DC Converter
AME20-VZ AIMTEC-AME20-VZ Datasheet
550Kb / 5P
   AC-DC / DC-DC Converter
logo
Rohm
BP5034D5 ROHM-BP5034D5 Datasheet
37Kb / 3P
   AC/DC converter
BP5037B12 ROHM-BP5037B12 Datasheet
37Kb / 2P
   AC/DC converter
logo
MORNSUN Science& Techno...
LN01-12B05 MORNSUN-LN01-12B05_15 Datasheet
221Kb / 5P
   AC/DC converter
logo
CUI INC
FSC-S30 CUI-FSC-S30_10 Datasheet
369Kb / 3P
   ac-dc converter
logo
Rohm
BP5075-5 ROHM-BP5075-5 Datasheet
485Kb / 3P
   AC/DC converter
logo
CUI INC
FSK-S10 CUI-FSK-S10 Datasheet
90Kb / 3P
   AC-DC converter
VSK-S3-XXU CUI-VSK-S3-XXU Datasheet
419Kb / 4P
   ac-dc converter
logo
PAIRUI GROUP INC.
ALR-25 PAIRUI-ALR-25 Datasheet
498Kb / 4P
   AC-DC Converter
ALR-40 PAIRUI-ALR-40 Datasheet
495Kb / 4P
   AC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com