công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STV4.35LF260Q bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - CIT Relay & Switch

tên linh kiện STV4.35LF260Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  CIT SWITCH
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIT [CIT Relay & Switch]
Trang chủ  http://www.citswitch.com
Logo CIT - CIT Relay & Switch

STV4.35LF260Q bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - CIT Relay & Switch

  STV4.35LF260Q Datasheet HTML 1Page - CIT Relay & Switch  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
www.citswitch.com
page
92
phone – 763.535.2339 fax – 763.535.2194
SPECIFICATIONS
Electrical Ratings
50mA @ 48VDC
Electrical Life
100,000 cycles typical
1,000,000 cycles typical (Stainless steel dome only)
Contact Resistance
< 50 m
Ω initial
Actuation Force
160 +/- 50gF
200 +/- 50gF
260 +/- 50gF
520 +/- 50gF
Actuator Travel
.45 +/- .1mm
Dielectric Strength
250Vrms min
Insulation Resistance
> 100M
Ω min
Operating Temperature
Storage Temperature
-40
°C to 85°C
-55
°C to 90°C
MATERIALS
RoHS COMPLIANT
Actuator
6/6 Nylon
Housing
6/6 Nylon
Cover
Stainless Steel
Contacts
Phosphor Bronze or Stainless Steel, Silver Plated
Terminals
Brass, Silver Plated
ORDERING INFORMATION
1. Series:
STV
STV
4.35
2. Actuator Length:
4.35
8.35
3. Contact options:
Blank = Phosphor Bronze
L = Stainless Steel
F160
4. Actuation Force:
F160 = 160gF
F200 = 200gF
F260 = 260gF
F520 = 520gF
Q
5. Contact Material:
Q = Silver
DIMENSIONS
SCHEMATIC & PC LAYOUT
STV
PROCESS SEALED


Số phần tương tự - STV4.35LF260Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CIT Relay & Switch
STV4.35LF260Q CIT-STV4.35LF260Q Datasheet
275Kb / 2P
   Right Angle Dust Proof Tactile
Rev B 11/2022
More results

Mô tả tương tự - STV4.35LF260Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CIT Relay & Switch
J115F31A3VDCS CIT-J115F31A3VDCS Datasheet
218Kb / 3P
   CIT SWITCH
J117F1AS5VDC CIT-J117F1AS5VDC Datasheet
159Kb / 2P
   CIT SWITCH
A41AS3VDC CIT-A41AS3VDC Datasheet
190Kb / 2P
   CIT SWITCH
MS1206 CIT-MS1206 Datasheet
120Kb / 1P
   CIT SWITCH
MS2201 CIT-MS2201 Datasheet
131Kb / 1P
   CIT SWITCH
MS2208 CIT-MS2208 Datasheet
126Kb / 1P
   CIT SWITCH
CT1102V CIT-CT1102V Datasheet
176Kb / 2P
   CIT SWITCH
CTA1 CIT-CTA1 Datasheet
158Kb / 2P
   CIT SWITCH
CTA1M CIT-CTA1M Datasheet
158Kb / 2P
   CIT SWITCH
CTA3 CIT-CTA3 Datasheet
278Kb / 3P
   CIT SWITCH
CTA7 CIT-CTA7 Datasheet
167Kb / 2P
   CIT SWITCH
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com