công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5520TV bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Pletronics, Inc.

tên linh kiện SM5520TV
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V CMOS Clock Oscillators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PLETRONICS [Pletronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.pletronics.com
Logo PLETRONICS - Pletronics, Inc.

SM5520TV bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Pletronics, Inc.

  SM5520TV Datasheet HTML 1Page - Pletronics, Inc. SM5520TV Datasheet HTML 2Page - Pletronics, Inc. SM5520TV Datasheet HTML 3Page - Pletronics, Inc. SM5520TV Datasheet HTML 4Page - Pletronics, Inc. SM5520TV Datasheet HTML 5Page - Pletronics, Inc. SM5520TV Datasheet HTML 6Page - Pletronics, Inc. SM5520TV Datasheet HTML 7Page - Pletronics, Inc. SM5520TV Datasheet HTML 8Page - Pletronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
SM55T Series 3.3 V
CMOS Clock Oscillators
June 2007
www.pletronics.com
425-776-1880
4
Electrical Specification for 3.30V +
_10% over the specified temperature range
Item
Typ
Max
Unit
Condition
Output T
RISE and TFALL
-
5
nS
< 35 MHz
C
LOAD = 15 pF
10% to 90% of V
CC
See Load Circuit
-3
nS
> 35 MHz and < 70 MHz
-2.5
nS
> 70 MHz and < 110 MHz
-2
nS
> 110 MHz
-
8
nS
< 35 MHz
C
LOAD =30 pF
10% to 90% of V
CC
See Load Circuit
-5
nS
> 35 MHz and < 70 MHz
-3
nS
> 70 MHz and < 110 MHz
-2
nS
> 110 MHz
V
CC Supply Current (ICC)-
9
mA
< 8 MHz
C
LOAD = 15 pF
-11
mA
> 8 MHz and < 16 MHz
-17
mA
> 16 MHz and < 35 MHz
-26
mA
> 35 MHz and <70 MHz
-50
mA
> 70 MHz and < 110 MHz
-70
mA
> 110 MHz
-12
mA
< 8 MHz
C
LOAD = 30 pF
-16
mA
> 8 MHz and < 16 MHz
-22
mA
> 16 MHz and < 35 MHz
-35
mA
> 35 MHz and <70 MHz
-57
mA
> 70 MHz and < 110 MHz
-90
mA
> 110 MHz
Specifications with Pad 1 E/D open circuit


Số phần tương tự - SM5520TV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM5520TV-75.0M-T1K PLETRONICS-SM5520TV-75.0M-T1K Datasheet
111Kb / 8P
   SM55T Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5520TV-75.0M-T250 PLETRONICS-SM5520TV-75.0M-T250 Datasheet
111Kb / 8P
   SM55T Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5520TV-75.0M-T500 PLETRONICS-SM5520TV-75.0M-T500 Datasheet
111Kb / 8P
   SM55T Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
More results

Mô tả tương tự - SM5520TV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM7745HEV PLETRONICS-SM7745HEV Datasheet
109Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7745MEV PLETRONICS-SM7745MEV Datasheet
149Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7645DEV PLETRONICS-SM7645DEV Datasheet
206Kb / 9P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7745DEV PLETRONICS-SM7745DEV Datasheet
153Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7745GEV PLETRONICS-SM7745GEV Datasheet
150Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5545GEV PLETRONICS-SM5545GEV Datasheet
153Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5545MEV PLETRONICS-SM5545MEV Datasheet
145Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7645HEV PLETRONICS-SM7645HEV Datasheet
203Kb / 9P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SQ3345DESV PLETRONICS-SQ3345DESV Datasheet
135Kb / 7P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
P1145-3SDESV PLETRONICS-P1145-3SDESV Datasheet
81Kb / 7P
   P113SD Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com